Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 21 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 21 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
21
2005-07-12
在定时
/计数器停止计数时,写数据到定时/计数器的预置寄存器中,同时会将该数据写入到定时/计数
器。但如果在定时
/计数器运行时这么做,数据只能写入到预置寄存器中,直到发生溢出时才会将数据从预
置寄存器加载到定时
/计数器寄存器。读取定时/计数器时,计数会被停止,以避免发生错误;计数停止会
导致计数错误,程序员必须注意到这一点。因为
TMR0/TMR1 初始值未知,所以,为了能正常工作,强烈
建议在打开相关定时
/计数器之前,先将预期数据写入寄存器 TMR0/TMR1。考虑到定时/计数器的机制,
程序员应当特别注意首次将定时器打开后再关闭的指令,无论何时需要使用到定时
/计数器,都要避免不可
预知的结果。在此操作后,定时
/计数器功能就能够正常运作。
TMR0C 的第 0~2 位用来定义内部时钟预分频级数,定义如上表所示。定时/计数器的溢出信号可做为
PFD 输出。
遥控定时器 —
RMT
HT49CV3 供一个 8 位遥控定时器,此定时器带有脉冲宽度测量功能。当此定时器在运行时,如果侦
测到
RMT 引脚上有有效触发沿,脉冲宽度将以不同的计数值记录下来。
N o i s e R e j e c t i o n
R i s i n g E d g e
D e t e c t i o n
R e m o t e C o n t r o l T i m e r
C a p t u r e R e g i s t e r
R M T 0 ( 2 2 H )
8 - b i t T i m e r C o u n t e r
R e m o t e C o n t r o l T i m e r
C a p t u r e R e g i s t e r
R M T 1 ( 2 3 H )
N o i s e R e j e c t i o n
F a l l i n g E d g e
D e t e c t i o n
P r e - s c a l e r
f X / 2 5 ~ f X / 2 8
4 - 1 M U X
R M S 1 R M S 0
R M E
M
U
X
f X
R M C S
f S Y S
f S Y S / 4
R M T
L a t c h
L a t c h
I n t e r r u p t ( R M T 0 F )
I n t e r r u p t ( R M T 1 F )
C l e a r
O v e r f l o w ( R M T V F )
遥控定时器
位
符号
功
能
0
—
未用,读出为“
0”
1
ERMT0
遥控定时器上升沿中断控制位
(1=允许;0=禁止)
2
ERMT1
遥控定时器下降沿中断控制位
(1=允许;0=禁止)
3
ERMTV
遥控定时器溢出中断控制位
(1=允许;0=禁止)
4
RME
遥控定时器控制位
(1=使能并开始计数;0=禁止并清
零计数器
)
5
RMCS
遥控定时器时钟源
fx 选择位(1=fSYS;0= fSYS/4)
6
7
RMS0
RMS1
遥控定时器时钟选择位
00=fx/2
5
01=fx/2
6
10=fx/2
7
11=fx/2
8
RMTC(21H)寄存器
RMT 引脚带有上升/下降沿唤醒功能,芯片复位时此 8 位计数器会被清零。并且 RMT 时钟在上升/下
降沿后开始计数。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com