Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TDA7577BLVPD Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7577BLVPD
Description  2 x 75 W dual-bridge power amplifier with I2C complete diagnostics and
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7577BLVPD Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  TDA7577BLVPD Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7577BLVPD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7577BLVPD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7577BLVPD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7577BLVPD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7577BLVPD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7577BLVPD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7577BLVPD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7577BLVPD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 43 page
background image
Contents
TDA7577BLV
2/43
DocID025375 Rev 5
Contents
1
Block and pins diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Application circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.4
Electrical characteristics typical curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
Diagnostics functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1
Turn-on diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2
Permanent diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3
Output DC offset detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.4
AC diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.5
Multiple faults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.6
Fault presence information availability on I2C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
51 Ω load capability setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6
Battery transitions management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1
Low voltage operation (“start stop”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.2
Advanced battery management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7I2C mode and legacy mode selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8
Application suggestions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.1
High efficiency introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9I2C bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.1
Data validity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.2
Start and stop conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.3
Byte format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com