Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 6 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 6 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
6 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
29
PCON
电池端峰值电流采样引脚
30
CSN2
电池端平均电流采样负端
31
CSP2
电池端电流采样正端
32
BAT
电池端供电引脚
33
LX
系统 5V 供电 BUCK 输出电感连接点,默认悬空
34
VCC5V
系统 5V 供电电源,给 IC 内部模拟电路供电
35
AGND
模拟地
36
KEY
按键和照明灯引脚
37
VCCIO
系统 3.3V 供电电源,给 IC 内部数字电路供电
38
LED6
电量显示灯驱动 LED6
39
NTC_MODE
外接不同的电阻,可以选择不同的 NTC 功能;
在做数码管方案时,用作 IO 驱动
40
FCAP
电池容量选择,连接不同的电阻,可选择不同的电池容量
41
VSET
电池电压选择,连接不同的电阻,可以选择不同的充电电池电压
42
IGND
差分电流采样负端
43
ISENSE
差分电流采样正端
44
LED5
电量显示灯驱动 LED5
45
LED4
电量显示灯驱动 LED4
46
LED3
电量显示灯驱动 LED3
47
LED2
电量显示灯驱动 LED2
48
LED1
电量显示灯驱动 LED1
49
PMAX
系统输入输出最大功率选择,连接不同电阻设定 PMAX
50
NTC
NTC 电阻检测引脚
51
CC2
USB C 口检测和快充通信引脚 CC2
52
DPC
USB C 口快充智能识别 DP
53
DMC
USB C 口快充智能识别 DM
54
CC1
USB C 口检测和快充通信引脚 CC1
55
DPA1
USB A1 口快充智能识别 DP
56
DMA1
USB A1 口快充智能识别 DM
57
VOUT1
USB A1 口 VOUT1 输出电源引脚
58
VOUT1G
USB A1 口输出路径 NMOS 控制引脚
59
VOUT1_I
USB A1 口路径电流检测引脚
60
DPA2
USB A2 口快充智能识别 DP
61
DMA2
USB A2 口快充智能识别 DM
62
VOUT2
USB A2 口 VOUT2 输出电源引脚
63
VOUT2G
USB A2 口输出路径 NMOS 控制引脚
64
VOUT2_I
USB A2 口路径电流检测引脚



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com