Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5310 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 32 page
background image
IP5389
http://www.injoinic.com/
1 / 32
Version1.2
支持双向 SCP、VOOC、PD3.0 等快充协议、支持 2~5 节串联电芯
集成升降压驱动 最大功率 100W 的移动电源 SOC
特性
同时支持多个 USB 口
2 个 USB A 口输出
1 个 USB C 口输入/输出
1 个 USB B 口或 Lightning 口输入或 C 口输入/输
快充规格
任意一个口都支持快充
集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议
集成 FCP 输入/输出快充协议
集成 AFC 输入/输出快充协议
集成 SCP 输入/输出快充协议
集成 VOOC 输入/输出快充协议
集成 DRP try.SRC 协议,PD3.0 输入/输出快充
兼容 BC1.2、苹果手机快充
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
支持 PD2.0 双向输入/输出协议
支持 PD3.0 双向输入/输出,PPS 输出协议
支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输入
支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输出
支持 PPS 20mV/step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成物理层协议(PHY)
集成硬件 CRC
支持 Hard Reset
集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
集成功率控制
 集成双向 BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS 驱动
集成 charge-pump 控制外置路径 NMOS
充电规格
自适应充电电流调节
支持 3.65V、4.15V、 4.2V、4.3V、4.35V、4.4V
电池
支持 2/3/4/5 节串联电芯
支持磷酸铁锂电池 3.65V 充电
放电规格
输出功率最大 100W
同步开关放电 5V 2A 效率达 97%以上
支持线补
电量显示
内置 14bit ADC 和电量计
支持 4 颗 LED 电量显示
支持 88、188 等各种数码管电量显示
支持外部 PIN 选数码管或 LED 灯做电量显示
可自学习的电量计,电量显示更均匀
初始电池容量 PIN 选配置
其他功能
自动检测手机插入和拔出
快充状态指示
支持电池温度检测
智能识别负载,轻负载自动进待机
支持多种按键模式选择
内置照明灯驱动
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
电池过充、过放、过流保护
IC 过温保护
充放电电池温度 NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC/DP/DM 引脚)耐压 30V
BOM 极简
内置开关功率 MOS 驱动
单电感实现充电、放电功能
封装规格:8mm × 8mm 0.4pitch QFN64
概述
IP5389 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 / QC3+输出快充协议,
AFC/FCP/ SCP/ VOOC 输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0
输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果
手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量
指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的
电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB C, USB B(或
lightning 口,或 USBC)四个 USB 口,单独使用任何一个 USB
口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持
5V。
IP5389 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现双向
降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体
方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统
可提供最大 100W 功率输入输出。空载时,自动进入休眠状
态。
IP5389 的同步开关充电系统,
提供高达 8.0A 充电电流。
内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电
电流。
IP5389 内置 14bit ADC,
精确测量电池电压和电流。
IP5389
内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电
量曲线,以精准显示电池电量。
IP5389 支持 4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数
码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
应用产品
移动电源、充电宝
手机、平板电脑等便携设备


Similar Part No. - IP5310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
1Mb / 9P
Integrated 7 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
1,002Kb / 11P
Integrated 9 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
976Kb / 10P
Integrated 8 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
897Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
905Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
More results

Similar Description - IP5310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5312 INJOINIC-IP5312 Datasheet
1Mb / 17P
3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
1Mb / 27P
4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC
IP5328P INJOINIC-IP5328P Datasheet
2Mb / 27P
Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5905 HMSEMI-HM5905 Datasheet
1Mb / 8P
1.5A charging high integrated mobile power SOC
HM5918B HMSEMI-HM5918B Datasheet
2Mb / 11P
1.5 A charging 2 A discharging Highly integrated mobile power SOC
HM5918 HMSEMI-HM5918 Datasheet
2Mb / 12P
2.5A charging 2 A discharging Highly integrated mobile power SOC
logo
Injoinic Technology Co....
IP5332 INJOINIC-IP5332 Datasheet
2Mb / 24P
Support bidirectional PD3.0 fast charging and other mobile power SOC with multiple protocols
Version 0.2 2015
IP5356 INJOINIC-IP5356 Datasheet
2Mb / 35P
support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
Version1.1 2020
IP5506 INJOINIC-IP5506 Datasheet
1Mb / 16P
2A charging/2.4A discharging mobile power supply SOC with integrated digital tube driver
V1.0 2018
IP5568 INJOINIC-IP5568 Datasheet
2Mb / 42P
Support wireless charging TX/RX 、SCP、VOOC、Bi-directional PD3.0 and Fast Charge protocol Power Bank SOC
V1.31 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com