Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 19 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 19 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
19 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
小于
60ms 的按键动作不会有任何响应。
超长按
10s 可复位整个系统。
快充状态指示
HLED 可以指示当前快充模式,无论充电还是放电,当进入快充模式处于非 5V 状态时,指示灯会自动
亮起。
可作为
6pin 数码管方案的第 6pin 驱动脚,此时无快充灯显示(需根据实际数码管规格进行定制)。
图 8
快充指示灯接法
电量计和电量显示
IP5389 内置电量计功能,可实现准确的电池电量计算。
IP5389 支持外部 LED5 来选择是 LED 模式还是数码管模式。
IP5389 支持 4 灯模式。
IP5389 支持 188 数码管显示电量。
电量计
IP5389 支持外部设置电芯的初始化容量,利用电芯端电流和时间的积分来管理电芯的剩余容量。当电
池端电流检测 Pin CSP2/CSN2 采用 5 mohm 检测电阻时,可以精准的显示当前电芯的容量。当电池端电流检
测 Pin CSP2/CSN2 短路连接时,可以通过估算电池电流,从而显示估算出的当前电芯容量;同时 IP5389 支持
电量充电从 0%充电到 100%一次完整的充电过程自动校准当前电芯的总容量,更合理的管理电芯的实际容
量。
IP5389 外部 PIN 设定电芯初始容量公式:电池容量=R17*0.8 (mAH)。最小支持 2000mAH,最大支持
25000mAH,容量为单串电芯的容量。
当 FCAP 引脚上电压小于 100mV 或者大于 2700mV 时,会识别为 R17 电阻短路或者开路异常。
HLED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com