Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
8 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
℃
热阻(结温到环境)
θJA
26
℃
/W
人体模型(
HBM)
ESD
4
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
5. 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VBAT
5.6
25
V
输入电压
VIN/VBUS
4.5
25
V
输出电压
VOUT1/VOUT2/VBUS
3
22
V
工作环境温度
TA
-40
85
℃
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
6. 电气特性
除特别说明,
TA=25℃,L=10uH
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
充电系统
输入电压
VIN/VBUS
4.5
5/9/12/15/20
25
V
输入过压电压
VIN
15
V
VBUS
25
V
充电恒压电压
VTRGT
电池节数为
N,RVSET = 27K
N*4.16
N*4.20
N*4.24
V
电池节数为
N,RVSET = 18K
N*4.26
N*4.30
N*4.34
V
电池节数为
N,RVSET = 13K
N*4.31
N*4.35
N*4.39
V
电池节数为
N,RVSET = 9.1K
N*4.36
N*4.40
N*4.44
V
电池节数为
N,RVSET = 6.2K
N*4.11
N*4.15
N*4.19
V
电池节数为
N,RVSET = 3.6K
N*3.5
N*3.65
N*3.7
V
充电电流
ICHRG
VIN=5V,输入电流
1.7
2.0
2.3
A
VIN=9V,输入电流
1.7
2.0
2.3
A
VIN=12V,输入电流
1.2
1.5
1.8
A
VBUS=5V,输入电流
2.7
3.0
3.3
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com