Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 11 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 11 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
11 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
机自动检测时
间
输出口轻载关
断自动检测时
间
T2load
14
16
18
s
短按键唤醒时
间
TOnDebounce
60
500
ms
打开
WLED
时间
TKeylight
1.2
2
3
s
热关断温度
TOTP
上升温度
110
125
140
℃
热关断温度迟
滞
ΔTOTP
40
℃
7. 功能描述
低电锁定与激活
IP5389在第一次接入电池时,无论电池电压是多少,芯片都是处于锁定状态的,电量灯最低位会闪4次,
或者数码管的
0%闪4次进行提示;在非充电状态时,如果电池电压过低触发低电关机,IP5389也会进入锁
定状态。
在电池低压状态,为了减小静态功耗,
IP5389是没有负载插入检测功能的,也无法通过按键进行激活。
此时按键动作无法激活升降压输出,但电量灯最低位会闪
4次进行提示。
在锁定状态,必须要进入充电状态才能激活芯片功能。
充电
IP5389 拥有一个支持同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电管理系统。可以自动匹配不同的充电电压
规格。
当电池电压小于
VTRKL时,采用200mA涓流充电;当电池电压大于VTRKL,进入输入恒流充电,电池端最
大充电电流
8.0A;当电池电压接近设定的电池电压时,进入恒压充电;当电池端充电电流小于停充电流ISTOP
且电池电压接近恒压电压时,停止充电。充电完成后,若电池电压低于(
VTRGT – N*0.1)V后,重新开启电池
充电。
IP5389 采用开关充电技术,开关频率 250kHz。普通 5V 输入充电时,输入功率 10W;快充输入充电
时,最大输入功率
100W。充电效率最高到 96%,能缩短 3/4 的充电时间。
IP5389 会自动调节充电电流大小,来适应不同负载能力的适配器。
IP5389 支持同充同放,在同充同放时,输入输出都是 5V。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com