Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 16 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 16 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
16 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
USB C PD
IP5389 集成 USB C Power Delivery PD2.0/PD3.0/PPS 协议,集成物理层协议(PHY)、硬件双向标记
编解码(
BMC)模块。
支持
PD2.0/PD3.0 双向输入/输出协议,支持 PPS 输出协议。最大支持 100W 功率输出,输入支持 5V,
9V,12V,15V,20V 电压档位,输出支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位。在识别到 E-MARK 线缆
时输出广播能力
5V/3A,9V/3A,12V/3A ,15V/3A,20V/5A,PPS 3.3~21V/3A;未识别到 E-MARK 线缆
时输出广播能力
5V/3A,9V/3A,12V/3A ,15V/3A,20V/3A,PPS 3.3~21V/3A。
快充功能
IP5389 支持多种规格的快充形式: QC2.0/QC3.0/QC3+、FCP、AFC、SCP、VOOC、Apple。
给移动电源充电不支持 QC2.0、QC3.0、QC3+功能,不支持外置快充协议 IC。
给移动电源充电可支持 FCP、AFC 快充输入,由于 FCP、AFC 是通过 DP/DM 进行快充握手请求的,所
以当增加了其他快充协议 IC 时,无法再支持 FCP、AFC 快充。
移动电源给手机充电时:进入放电模式之后,自动检测 DP、DM 引脚上的快充时序,智能识别手机类
型,可支持 QC2.0/QC3.0/QC3+、FCP、AFC、SCP、VOOC 协议的手机,以及苹果手机 2.4A 模式、BC1.2 普通
Android 手机 1A 模式。
支持苹果手机时:DP=DM=2.7V
支持 BC1.2 时:DP 与 DM 短接
在 BC1.2 模式下,当检测到 DP 电压大于 0.325V 且小于 2V 持续 1.25s 时,初判为有快充请求,这时将
会断开 DP 与 DM 之间的短接通路,同时在 DM 下拉 20k 到地,如果持续 2ms 满足 DP 电压大于 0.325V 且
小于 2V、DM 电压小于 0.325V,则认为快充连接成功,之后就可以按照 QC2.0/QC3.0/QC3+需求输出请求的
电压。任何时候当 DP 电压小于 0.325V,则强制退出快充模式,输出电压立即回到默认 5V。
QC2.0/QC3.0/QC3+输出电压请求规则
DP
DM
Result
0.6V
GND
5V
3.3V
0.6V
9V
0.6V
0.6V
12V
0.6V
3.3V
Continuous Mode
3.3V
3.3V
保持
Continuous Mode 即是 QC3.0/QC3+特有的工作模式,在该模式下,输出电压可以按照 QC3.0 的协议要
求,按照 0.2V 的 step 进行精细的电压调节,也可以 QC3+握手成功后,按照 20mV 的 step 进行精细的电压



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com