Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6015 Datasheet(PDF) 3 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6015
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6015 Datasheet(HTML) 3 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

  HT6015 Datasheet HTML 1Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 2Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 3Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 4Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 5Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 6Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 7Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 8Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 9Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page3 of 161
Rev1.9
位置,凡是用到 LVD 单独说明的地方,都修改为 LVDIN。
5.WAKEIF 的 bit26 NMI 唤醒去除
6. 第 9 章,Reset 模块,里面的图和说明作了修改
7. 增加 HT6019 相关内容
8. 增加 HT6215 相关内容
9. 增加 LQPF48 封装图
V1.5
2014-10-27
1. 增加”HRCADJ 用户装载调整值补码”
2. 修改 LCD 框图
3. 去掉 HT6115 相关内容
4. 去掉 DFiH DFiL 寄存器中 AUTOC 相关内容
V1.6
2014-11-25
1. 增加一章 Cortex-m0 内核简要说明
2. 去掉 CTRLByFlash, 内部低频 RC 不可关闭
3. 对客户开放外部引脚滤波器配置寄存器
4.
工作温度范围:-40℃~85℃
5. 唤醒复位不能复位所有的中断标志寄存器
6. 增加“按照年、月、日、时、分、秒、周的顺序操作”的说
7. GPIO 引脚结构说明图更改
8. 增加 MCON01,MCON23,MCON45 的默认值
V1.7
2015-07-23
1.勘误



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com