Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6015 Datasheet(PDF) 2 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6015
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6015 Datasheet(HTML) 2 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

  HT6015 Datasheet HTML 1Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 2Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 3Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 4Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 5Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 6Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 7Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 8Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 9Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page2 of 161
Rev1.9
版本更新说明
版本号
修改时间
修改内容
V1.0
2014-2-21
初版
V1.1
2014-4-16
1,Timer 描述修改
2,增加 JTAG 口一章
V1.2
2014-4-24
1. CTRLBYFLASH 的 LRC_EN 使能位的定义修改,与 HT6015B
取反
LRC_EN=0:Sleep/Hold 下 LRC 打开
LRC_EN=1: Sleep/Hold 下 LRC 关闭
2.增加缩略语说明
3. 在 0x4000F008 的 bit1 控制位,该位用于指示芯片是否处于
JTAG 调试状态,
bit1=1 表示芯片处于调试状态
bit1=0 表示芯片处于正常运行状态
4.增加 HT6017 LCD 段数说明
5.增加红外占空比 50%的说明
6.CLKCTRL0.10(OSCSLP)该位定义修改了,目前寄存器默认值
为 1 (对应小功耗模式,这个是推荐设置;0 对应大电流模式)
7.GPIO 引脚说明列表修改对 timer 复用口说明:第一功能:
PWM,第二功能:Capture
8.Timer 整个章节修改了,做了更加详细的说明
9.功耗参数,增加一条 3.6V 低频功耗,删除了电池检测模块,
ADC 检测模块以及 VCC 检测模块的功耗参数
10.LCD 寄存器列表中 LCDCR 更名为 LCDCON
11. FLASHLOCK,INFOLOCK 列表中权限修改为可读写,注释:“该
寄存器读取无意义”修改为” 如果用户写入的密码正确,则读
出为 1,如果用户写入密码错误则读出为 0”;
12.LCDCON 的 VRSEL[3:0]把遗漏的 0100 那一档补上
13.增加 H6015 与 H6115 在 TBSCON 寄存器配置差异说明
14.TBS 模块几个公式相对于 B 版芯片有改动
V1.3
2014-7-21
1.各模块功耗参数说明里增加一条典型应用
2.内部低频 RC 时钟修改为不可关闭
3.3DES 章节删除以及相关 3DES 随机数的内容
4.1.2 节框图修改
5.定时器章节修改
V1.4
2104-9-1
1.对 BOR 的阈值做了修改, LVDIN 的检测阈值为 1.21V
2.修改 2.4 章节,GPIO 的控制寄存器是没有写保护的
3.修改 3.1 章节,3.2 章节,对 HRC 的时钟描述上,经用户配置
可以达到为 14M
4.PMUCON 的 bit2 修改名称为 LVDIN_EN
LVDIF 修改为 LVDINIF,LVD_FLG 修改为 LVDIN_FLG,还有其他的



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com