Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6015 Datasheet(PDF) 41 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6015
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6015 Datasheet(HTML) 41 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6015 Datasheet HTML 37Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 38Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 39Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 40Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 41Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 42Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 43Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 44Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 45Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page41 of 161
Rev1.9
4.3 电源单元详细功能说明
4.3.1 电源切换
芯片供电电源的切换由芯片外部电路来完成。一般将5V主电源和3.6V电池通过两个二极管并联后
输入到芯片的VCC引脚,来实现电源的无缝切换。
4.3.2 电源实时监测
PMU单元共内置5个电源检测模块,分别实时监测工作电源状态,并将监测结果以三个中断信号和
三个复位信号的形式反馈给用户。
LVDIN _DET模块:
监测外部引脚LVDIN的电压,当电压低于或高于1.21V时,置位LVDINIF标志位;如果使能了
LVDINIE中断,就会产生LVDIN中断。
VCC_DET模块:
监测系统电源VCC的电压,当电压低于或高于设定阈值时,置位VCCIF标志位;如果使能VCC
检测中断(VCCIE),就会产生VCC中断;检测阈值可通过寄存器VDETCFG的位VCC_LVL[3:0]
来设置。
BOR_DET模块:
监测系统电源VCC的电压,当电压低于或高于设定阈值时,置位BORIF标志位;如果设置BOR
模块产生中断信号(BORRST=0),同时使能BOR检测中断(BORIE),就会产生BOR中断;如果
设置BOR模块产生复位信号(BORRST=1),当电压低于设定阈值时,将会立即产生BOR复位。
检测阈值可通过寄存器VDETCFG的位BOR_LVL[1:0]来设置。
LBOR_DET模块:
监测系统电源VCC的电压,当电压低于阈值1.9V时,产生LBOR掉电复位。
POR_DET模块:
监测系统电源VCC的电压,当电压上升到阈值0.3V时,产生POR上电复位。
4.3.3 内建 1.5V 电源
芯片内部通过子模块 VREG 将 VCC 电压调制成 1.5V 电压,供芯片内部的 1.5V 工作域使用,并通过
引脚 VDD 输出。在输出引脚 VDD 上需要外接 0.1uF 电容,以协助芯片提供稳定的 1.5V 内部数字电源(详
见“工作模式”章节下的“芯片电源域分配”)
4.3.4 BOR 检测功能(BOR_DET)
如果用户设置 BOR 模块产生复位信号(BORRST=1),当 BOR 检测模块检测到系统电源 VCC 低于设定
电压 Vbor 时,BOR 检测模块内部信号 BOROUT 输出低电平,内部复位信号 IRST 也将变为低电平,复位



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com