Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6015 Datasheet(PDF) 87 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6015
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6015 Datasheet(HTML) 87 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6015 Datasheet HTML 83Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 84Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 85Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 86Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 87Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 88Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 89Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 90Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 91Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page87 of 161
Rev1.9
10.5 特殊功能寄存器列表
UART模块寄存器基地址:
0x40005000(UART0端口);
0x40006000(UART1端口);
0x40007000(UART2端口);
0x40008000(UART3端口);
0x40009000(UART4端口);
0x40000000(UART5端口);
偏移地址
名称
读写方式
复位值
功能描述
0x00
MODESEL
R/W
0x0000
串口功能选择寄存器
0x04
UARTCON
R/W
0x0000
UART 功能配置寄存器
0x08
ISO7816CON
R/W
0x0000
7816 功能配置寄存器
0x0C
SREL
R/W
0x0000
串口波特率发生寄存器
0x10
SBUF
R/W
0x0000
串口数据缓冲寄存器
0x14
UARTSTA
R/W
0x0000
UART 状态寄存器
0x18
ISO7816STA
R/W
0x0000
7816 状态寄存器
0x30
IRCON
R/W
0x0000
红外调制控制寄存器
0x34
IRDUTY
R/W
0x0000
红外调制脉宽调整寄存器
注:7816 的相关寄存器只对 UART3 与 UART4 的基地址有效
10.6 特殊功能寄存器说明
MODESEL
(串口功能选择寄存器)
基地址:
0x40005000—0x40009000;0x40000000
偏移地址: 00H
Bit15
14
13
12
11
10
9
Bit8
Read:
X
X
X
X
X
X
X
X
Write:
Reset:
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit7
6
5
4
3
2
1
Bit0
Read:
X
X
X
X
X
X
X
Mode
Write:
Reset:
0
0
0
0
0
0
0
0
功能描述
Mode
串口功能选择控制位:
0:UART 功能
1:7816 功能
注:该寄存器设置 7816 功能只对 UART3 与 UART4 有作用



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com