Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6015 Datasheet(PDF) 146 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6015
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6015 Datasheet(HTML) 146 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6015 Datasheet HTML 142Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 143Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 144Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 145Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 146Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 147Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 148Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 149Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 150Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 146 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page146 of 161
Rev1.9
17
TBS 模块
17.1 概述
芯片可以对温度和 4 路 ADC(VCC,VBAT,ADCIN0,ADCIN1)进行定量的测量,并将测量的结果保存
在相应的寄存器中。用户可以根据测量的结果将当前的温度和电池电量在 LCD 上显示或者对 RTC 等模
块进行补偿。
17.2 功能描述
TBS主要包括两部分功能:
测量 IC 基底的温度
测试 4 路 ADC 电压(VCC,VBAT,ADCIN0,ADCIN1)
VBAT 检测内部有分压电阻 30K,VCC 检测内部有分压电阻 42K,ADCIN0 和 ADCIN1 检测内部没
有分压电阻
17.3 特殊功能寄存器列表
TBS 模块寄存器基地址:0x4000E000
偏移地址
名称
读写方式
复位值
功能描述
00H
TBSCON
R/W
0x6541
TBS设置寄存器
04H
TBSIE
R/W
0x0000
TBS中断使能寄存器
08H
TBSIF
R/W
0x0000
TBS中断标志寄存器
0CH
TMPDAT
R
0x0000
温度测量输出寄存器
10H
VBATDAT
R
0x0000
电池电压测量输出寄存器
14H
ADC0DAT
R
0x0000
ADC通道0测量输出寄存器
18H
ADC1DAT
R
0x0000
ADC通道1测量输出寄存器
1CH
VBATCMP
R/W
0x0000
电池电压比较寄存器
20H
TBSPRD
R/W
0x0000
TBS打开频率设置寄存器
24H
RESERVED
R/W
0x0200
该寄存器值用户不要修改
28H
VCCDAT
R
0x0000
电源电压测量输出值



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com