Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STA109X Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # STA109X
Description  Accordo2 family – Automotive dual core processor for car radio and display audio application
PDF  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA109X Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STA109X Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA109X Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA109X Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA109X Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA109X Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA109X Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA109X Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA109X Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA109X Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 127 page
background image
Contents
STA108x, STA109x
4/127
DS13319 Rev 2
3.1
Functional signal list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.1
System and power management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.2
Analog audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.3
Digital audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.4
Peripherals (CAN, I2C, UART,SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.5
PWM and input capture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.6
SDIO/SD/MMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.7
General Purpose ADCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.8
USB Host and Dual Role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.9
Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.10
Memory interfaces (SDRAM, NAND, NOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1.11
Display - Only available in STA109x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.1.12
VIP - Only available in STA109x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.13
Debug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.14
GPIO and alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4
Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.1
Parameter Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2
Minimum and Maximum Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.3
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.4
Thermal Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.5
Recommended DC Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.6
DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.7
AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.7.1
Oscillator Electrical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.7.2
32.768 kHz Oscillator Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.7.3
24 - 26 MHz Oscillator Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.8
Sound Subsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.8.1
ADC1: Microphone SD ADC Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . 63
4.8.2
ADC0: SD Audio ADC Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.8.3
DAC Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.9
ADC2: SAR ADC Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.10
Touch Screen Controller (TSC) Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . 69
4.11
Regulator Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.11.1
Always-on LDO (3V3 TO 1V2 Low Power Regulator) . . . . . . . . . . . . . . 69
4.11.2
VDD Low Voltage Detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com