Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM320HAY30 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # LSM320HAY30
Description  MEMS motion sensor module: 3D digital accelerometer and 2D pitch and yaw analog gyroscope
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM320HAY30 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  LSM320HAY30 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM320HAY30 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM320HAY30 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM320HAY30 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM320HAY30 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM320HAY30 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM320HAY30 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM320HAY30 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM320HAY30 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 42 page
background image
LSM320HAY30
Contents
Doc ID 16917 Rev 1
3/42
8.1
WHO_AM_I (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.2
LA_CTRL_REG1 (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.3
LA_CTRL_REG2 (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.4
LA_CTRL_REG3 (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.5
LA_CTRL_REG4 (23h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.6
LA_CTRL_REG5 (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.7
LA_HP_FILTER_RESET (25h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.8
REFERENCE (26h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 32
8.9
LA_STATUS_REG (27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.10
LA_OUT_X_L (28h), LA_OUT_X_H (29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.11
LA_OUT_Y_L (2Ah), LA_OUT_Y_H (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.12
LA_OUT_Z_L (2Ch), LA_OUT_Z_H (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.13
LA_INT1_CFG (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.14
LA_INT1_SRC (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.15
LA_INT1_THS (32h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.16
LA_INT1_DURATION (33h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.17
LA_INT2_CFG (34h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.18
LA_INT2_SRC (35h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.19
LA_INT2_THS (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8.20
LA_INT2_DURATION (37h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com