Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AN4461 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # AN4461
Description  100 W LED street lighting application using STLUX385A
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN4461 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  AN4461 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN4461 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN4461 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN4461 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN4461 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN4461 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN4461 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN4461 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN4461 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 70 page
background image
DocID026130 Rev 2
3/70
AN4461
Contents
70
9.2
List of supported DALI commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9.3
Serial command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.3.1
ll - configure LED output current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.3.2
st - status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
9.3.3
gp - get PFC status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
9.3.4
gh - get half-bridge status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9.3.5
ad - get last ADC samples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9.3.6
ti - time since power-on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9.3.7
co - clear error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.3.8
in - enabled/disable features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.3.9
hf - configure half-bridge deadtime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.3.10
hb - configure half-bridge frequency and status . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.3.11
pf - configure PFC voltage and status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.3.12
dt -delay time compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
9.4
Error codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
9.5
0 - 10 V interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
10
Measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
10.1
Output current precision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10.2
Output current regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
10.3
Efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
10.4
IDLE and minimum power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
10.5
Demonstration board power factor and THD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
10.6
PFC startup phases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
11
Firmware download procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
12
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com