Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM6DSM Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DSM
Description  always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DSM Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button LSM6DSM Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 113 page
background image
DocID028165 Rev 2
7/113
LSM6DSM
Contents
113
12.14 CONFIG_PEDO_THS_MIN (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
12.15 SM_THS (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
12.16 PEDO_DEB_REG (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
12.17 STEP_COUNT_DELTA (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
12.18 MAG_SI_XX (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
12.19 MAG_SI_XY (25h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
12.20 MAG_SI_XZ (26h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
12.21 MAG_SI_YX (27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
12.22 MAG_SI_YY (28h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
12.23 MAG_SI_YZ (29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
12.24 MAG_SI_ZX (2Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
12.25 MAG_SI_ZY (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
12.26 MAG_SI_ZZ (2Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
12.27 MAG_OFFX_L (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
12.28 MAG_OFFX_H (2Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
12.29 MAG_OFFY_L (2Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
12.30 MAG_OFFY_H (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
12.31 MAG_OFFZ_L (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
12.32 MAG_OFFZ_H (32h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
13
Soldering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
14
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
14.1
LGA-14L package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
14.2
LGA-14 packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
15
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com