Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCWJDSH.EC Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWJDSH.EC
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJDSH.EC Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWJDSH.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2011-10-12 Released 1.0
2
LCW JDSH.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Color
Temperature
Luminous Intensity
1) page
23
Ordering Code
Typ
Farbtemperatur
Lichtstärke
1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 120 mA
(K)
I
V(mcd)
LCW JDSH.EC-FPFR-5H7I-1
5000
11200 ... 14000
Q65111A1735
LCW JDSH.EC-FQFS-5H7I-1
12100 ... 15000
Q65111A1744
LCW JDSH.EC-FQFS-5L7N-1
4000
Q65111A1746
LCW JDSH.EC-FPFR-5L7N-1
11200 ... 14000
Q65111A1724
LCW JDSH.EC-FPFR-5R8T-1
3000
Q65111A1748
LCW JDSH.EC-EUFQ-5R8T-1
10420 ... 13000
Q65111A1736
LCW JDSH.EC-EUFQ-5U8X-1
2700
Q65111A1750
LCW JDSH.EC-ETFP-5U8X-1
9700 ... 12100
Q65111A1737
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will
be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E. g. LCW JDSH.EC-FQFS-5L7N-1 means that only one group FQ, FR,
FS will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E. g.
LCW JDSH.EC-FQFS-5L7N-1 means that only one wavelength group 5L, 5M, 5N, 6L, 6M, 6N, 7L, 7M, 7N will be shippable. LCW
JDSH.EC-FQFS-5L7N-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6, 7, 8, 9. In order to ensure availability,
single wavelength groups will not be orderable (see page 6, 7, 8, 9 for explanation).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel.
E. g. LCW JDSH.EC-FQFS-5L7N-1 means that only one forward voltage group L, M, N will be shippable. In order to ensure availability, single
wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z. B. LCW JDSH.EC-FQFS-5L7N-1 bedeutet, dass auf dem Gurt
nur eine der Helligkeitsgruppen FQ, FR, FS enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert.
Z. B. LCW JDSH.EC-FQFS-5L7N-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen 5L, 5M, 5N, 6L, 6M, 6N, 7L, 7M, 7N enthalten
ist (siehe Seite 6, 7, 8, 9 für nähere Informationen). LCW JDSH.EC-FQFS-5L7N-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 6, 7, 8, 9
spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW JDSH.EC-FQFS-5L7N-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. Auf
einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L, M, N enthalten (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com