Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  3A charging 3. 1A discharge Integrated TYPE_C protocol Mobile power SOC
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
IP5310
V1.34
8 / 22
Copyright © 2016, Injoinic Corp.
热关断接触迟滞
ΔT
OTP
30
40
50
℃
10 功能描述
升压
IP5310 集成一个输出 5V,负载能力 3.1A 的升压 DCDC 转换器。开关频率 375KHz,3.7V
输入,5V/2.1A 时效率为 95%;3.7V 输入,5V/3.1A 效率为 92.5%。 内置软启动功能,防止在
启动时的冲击电流过大引起故障,集成输出过流,短路,过压,过温等保护功能,确保系统稳定
可靠的工作。升压系统输出电流可随温度自动调节,确保 IC 温度在设定温度以下。
IP5310 效率曲线如下图
图
4
IP5310 升压效率图
充电
IP5310 拥有一个同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电器。当电池电压小于3V时,采用100mA涓流
充电;当电池电压大于3V,进入恒流充电;当电池电压大于4.2V/4.35V/4.4V, 进入恒压充电。充电完成
后,若电池电压低于4.1V后,重新开启电池充电。
IP5310支持TYPEC口电池端3A充电,MIRCO口输入2A充电,同时检测输入电压和IC温度自动调节充
电电流。
IP5310 内置电源路径管理,支持边充边放,充电状态下将输入 VIN 和输出 VOUT 的 PMOS 管开启可
对外部设备充电,同时 IP5310 会将检测 VOUT 输出电压是否高压 4.55V,如果高于 4.55V 就以最大电流
给电芯充电,低于 4.55V 就自动减小充电电流,来自适应适配器的负载输出能力。IP5310 边充边放时输入
VIN 和输出 VOUT 的 PMOS 管具有过温、3A 过流、短路保护等功能;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com