Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  3A charging 3. 1A discharge Integrated TYPE_C protocol Mobile power SOC
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 22 page
background image
IP5310
V1.34
17 / 22
Copyright © 2016, Injoinic Corp.
电池平台选择
IP5310 可以通过 VTHS 引脚拉高、悬空、接地设定电池曲线,具体对应 IC 内部转灯电压点如下
VTHS
内部转灯阈值
4.2V 电芯
高压电芯(4.3V 以上)
接 BAT
4 灯转 3 灯
4.02V
4.02V
3 灯转 2 灯
3.9V
3.84V
2 灯转 1 灯
3.78V
3.78V
悬空
4 灯转 3 灯
3.96V
4.02V
3 灯转 2 灯
3.78V
3.84V
2 灯转 1 灯
3.6V
3.66V
接地
4 灯转 3 灯
3.96V
4.02V
3 灯转 2 灯
3.72V
3.78V
2 灯转 1 灯
3.6V
3.6V
NTC 功能
IP5310 集成 NTC 功能, 可检测电池温度;IP5310 在工作的时候 NTC PIN 输出 20uA 的
电流,同时检测 NTC PIN 脚的电压来判断当前电池的温度。
R1=82K
RNTC=100K
B=4100
VL=1.32V/1.44V
NTC
COMP
HT
LT
V=20uA*(R1//RNTC)
VH=0.43V/0.49V
MT
VL=0.56V
5 电池 NTC 比较
在充电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.32V 时代表电池低温 0 度, 停止对电池充电;
NTC PIN 检测到电压为 0.56V 时代表电池中温 45 度,充电电流减小一半;
NTC PIN 检测到电压为 0.49V 时代表电池中温 50 度,停止对电池充电;
在放电状态下:
NTC PIN 检测到电压为 1.44V 时代表电池低温-10 度,停充对对外放电;
NTC PIN 检测到电压为 0.43V 时代表电池高温 55 度,停止对对外放电;
如果方案不需要 NTC, 需要把 NTC 引脚接 51K 到 GND. NTC 引脚不能浮空, 否则可能导致充放电异常.
LIGHT 照明
IP5310 内置 MOS 管, LIGHT PIN 可直接驱动照明 LED,最大驱动电流 30mA。当长按 KEY 键超过
2s 时,可开启或者关闭 LED 照明。当不需要 LIGHT 功能时,将 LIGHT 接到 GND,IP5310 会自动检测到
没有 LIGHT 照明功能。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com