Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 16 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  3A charging 3. 1A discharge Integrated TYPE_C protocol Mobile power SOC
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 16 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 22 page
background image
IP5310
V1.34
16 / 22
Copyright © 2016, Injoinic Corp.
电池内阻设定
IP5310 可以通过 RSET 引脚设定电池内阻,从而调节 LED 电量显示的均匀特性。RSET 电阻大小和
设定的电池内阻如下表所示。
RSET 端电阻 Kohm
对应电池设定内阻(mOhm)
10K
45
33K
67.5
68K
90
100K
30
NC
22.5
手机插入自动检测
IP5310 自动检测手机插入, 即刻从待机态唤醒,打开升压 5V 给手机充电,省去按键操作,
支持无按键模具方案。
手机充电电流智能识别
IP5310 集成两路手机充电电流智能识别功能,自动为连接上的手机设备切换 D+和 D-线路连接,使得
手机充电电流适配到最大值,加快手机的充电速度。
IP5310 支持苹果,三星以及 BC1.2 接口规范的 D+,D-切换。
支持 D+D-短接的 USB 专用充电端口
支持 D+应用 2.0V 电压,D-应用 2.7V 电压的苹果 1.0A 充电端口
支持 D+应用 2.7V 电压,D-应用 2.0V 电压的苹果 2.0A 充电端口
支持 D+应用 2.7V 电压,D-应用 2.7V 电压的苹果 2.4A 充电端口
支持 D+应用 1.2V 电压,D-应用 1.2V 电压的三星 2.0A 充电端口
电池类型选择
IP5310 可以通过 VSET 引脚设定电池类型。当 VSET 悬空时,设定为 4.2V 电池;VSET 接 GND 时,
设定为 4.35V 电池;VSET 接 BAT 时,设定为 4.4V 电池。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com