Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  3A charging 3. 1A discharge Integrated TYPE_C protocol Mobile power SOC
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 22 page
background image
IP5310
V1.34
13 / 22
Copyright © 2016, Injoinic Corp.
按键
KEY
BAT
10K/NC
5 KEY 按键
按键连接方式如图 5 所示, 可识别长按键和短按键操作
当按键 PIN 不通过 10 电阻上拉到 BAT 时:
按键持续时间长于 60ms,但小于 2s, 即为短按动作,短按会打开电量显示灯和升压输出。
按键持续时间长于 2s, 即为长按动作, 长按会开启或者关闭照明 LED。
小于 60ms 的按键动作不会有任何响应。
在 1s 内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示和照明 LED。
当按键 PIN 通过 10K 电阻上拉到 BAT 时:
按键持续时间长于 60ms,但小于 2s, 即为短按动作,短按会打开电量显示灯和升压输出。
按键持续时间长于 2s, 即为长按动作, 长按会开启或者关闭照明 LED。
小于 60ms 的按键动作不会有任何响应。
在 1s 内连续两次短按键,系统不做任何反应。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com