Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5312 Datasheet(PDF) 5 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5312
Description  3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5312 Datasheet(HTML) 5 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5312 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
IP5312
V1.0
Email: service@injoinic.com
5 / 17
Copyright © 2014, Injoinic Corp.
3. 极限参数
参数
符号
单位
端口输入电压范围
VIN
-0.3 ~ 16
V
结温范围
TJ
-40 ~ 150
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
热阻(结温到环境)
θ
JA
40
℃/W
人体模型(HBM)
ESD
4
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
4. 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
4.5
5 / 7 / 9 / 12
14
V
输出负载电流
I
0
3.1/2.1/1.6/1.25
3.6
A
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
5. 电气特性
除特别说明,TA=25℃,L=2.2uH
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
充电系统
输入电压
VIN
供电条件为 5V
4.5
5
6.3
V
供电条件为 7V
6.3
7
8.2
V
供电条件为 9V
8.2
9
11
V
供电条件为 12V
11
12
13.5
V
输入工作电流
IVIN
VIN=5V,fs=0.5MHz
1
3
5
mA
输入静态电流
VIN=5V,Device not switching
45
75
100
uA
充电目标电压
VTRGT
RVSET = NC
4.16
4.2
4.24
V
RVSET = 120k
4.26
4.3
4.34
V
RVSET = 68k
4.31
4.35
4.39
V
RVSET = 0
4.36
4.4
4.44
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com