Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5312 Datasheet(PDF) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5312
Description  3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5312 Datasheet(HTML) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5312 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 17 page
background image
IP5312
V1.0
Email: service@injoinic.com
13 / 17
Copyright © 2014, Injoinic Corp.
VREG
120k
170k
RNTC=100k
VL=1.5V
VH=0.5V
NTC
MT
比较
如果测量到NTC pin上电压低于0.1v,则表示关闭NTC功能
如果测量到NTC pin上电压低于0.5v,则表示温度高于55度
如果测量到NTC pin上电压低于0.65v,则表示温度高于45度
如果测量到NTC pin上电压高于1.5v,则表示温度低于0度
HT
LT
VM=0.65V
VH=0.1V
SC
5 电池 NTC 比较
NTC 功能可以通过外部将 NTC 引脚短接到地来进行关闭。
充电时:
当 NTC 检测到温度在 0~45 度范围内正常充电。当温度高于 45 度时,充电电流减小一半,当温度高于
55 度时,停止充电。
放电时:
当 NTC 检测到温度高于 55 度时,停止充电。
LIGHT 照明
IP5312 内置 MOS 管, LIGHT PIN 可直接驱动照明 LED,最大驱动电流 100mA。当长按 KEY 键超
过 2s 时,可开启或者关闭 LED 照明。当不需要 LIGHT 功能时,将 LIGHT 接到 GND,IP5312 会自动检测
到没有 LIGHT 照明功能。
VREG
VREG 是一个常开的 3.1V LDO,负载能力 50mA。
I2C
I2C 连接方式



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com