Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5312 Datasheet(PDF) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5312
Description  3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5312 Datasheet(HTML) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5312 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
IP5312
V1.0
Email: service@injoinic.com
7 / 17
Copyright © 2014, Injoinic Corp.
LDO 输出电流
ILDO
30
50
80
mA
LED 照明驱动电
流
Ilight
20
30
40
mA
LED 显示驱动电
流
IL1
IL2
IL3
IL4
2
4
5
mA
轻载 自动检测时
间
TloadD
负载电流持续小于 60mA
25
32
44
s
短按键唤醒时间
TOnDebounce
30
50
500
ms
打开 light 时间
TKeylight
1.2
2
3
s
热关断温度
TOTP
上升温度
110
125
140
℃
热关断温度迟滞
ΔT
OTP
40
℃
6. 功能描述
充电
IP5312 拥有一个支持高压充电的同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电管理系统。专门针对5V、7V、
9V、12V充电电压进行优化设计,可以自动匹配不同的充电电压规格。当5V输入时,电池端充电电流设定
为2A; 当9V/12输入时,电池端充电电流为3A。
当电池电压小于3V时,采用400mA涓流充电;当电池电压大于3V,进入恒流充电,恒流最大充电电流
3A;当电池电压接近设定的电池电压时,进入恒压充电。充电完成后,若电池电压低于设定的电池电压0.1V
后,重新开启电池充电。
IP5312 采用开关充电技术,开关频率 500kHz,最大充电电流 3A,充电效率最高到 97%,能缩短 3/4
的充电时间。
IP5312 charger 会自动调节充电电流大小,来适应不同负载能力的适配器,确保不拉挂适配器。
IP5312 不支持同充同放,在充电过程中会关闭输出放电端口,防止输入的高压损坏被充电设备。
升压
IP5312 集成一个支持高压输出的同步开关转换器系统,支持输出 5V、7V、9V、12V 等不同
电压,负载能力分别为 5V—3.1A,7V—2.4A,9V—1.6A,12V—1.25A。
开关频率 375KHz。内置软启动功能,防止在启动时的冲击电流过大引起故障,集成输出过
流,短路,过压,过温等保护功能,确保系统稳定可靠的工作。
升压系统输出电流可随温度自动调节,确保 IC 温度在设定温度以下。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com