Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5312 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5312
Description  3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5312 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5312 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
IP5312
Email: service@injoinic.com
1 / 17
Version 1.0
3A 充电、15W 放电、集成快充输入输出功能移动电源 SOC
特性
快充规格
 集成 QC2.0(兼容 DCP)输出快充协议
充电规格
 电池端充电电流可达 3A(VIN=9V/12V 时)
 同步开关充电效率最高达 97%
 自适应充电电流调节,匹配所有适配器
 充电电压精度:±0.5%
 支持 4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 电池
放电规格
 输出电流能力:
5V:3.1 A
9V:1.6A
12V:1.25A
 同步开关放电效率最高达 96%
电量显示
 内置 14bit ADC 和电量计
 支持 5 / 4 / 3 / 2 颗 LED 电量显示
 智能识别 LED 电量显示灯数目
 电池电量曲线可设置,显示灯更均匀
其他功能
 内置照明灯驱动
 自动检测手机插入和拔出
 支持按键
 智能识别负载,轻负载自动进待机
多重保护、高可靠性
 输入过压、欠压保护
 输出过流、过压、短路保护
 IC 过温保护
 充放电电池温度 NTC 保护
 ESD 4KV,耐压 25V
BOM 极简
 内置开关功率 MOS
 单电感实现快充、快放
深度定制
 I2C 接口,可灵活、低成本定制方案
低功耗
 待机平均电流小于 100uA
封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
概述
IP5312 是一款集成 QC2.0 输出快充协议(兼
容 DCP 识别功能,兼容 BC1.2、苹果和三星手机)、
同步升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示
等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的
电源解决方案。
IP5312 的高集成度与丰富功能,只需一个电感
实现降压与升压功能,使其在应用时仅需极少的外
围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM
成本。
IP5312 的同步开关升压系统支持 QC2.0 快充,
提供最大 15W 输出能力,转换效率高至 96%。空
载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA 以
下。
IP5312 的同步开关充电系统可提供高达 3A 充
电电流,充电效率高至 97%。内置 IC 温度、电池
温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5312 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和
电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5312 内置电
量计算法,可以准确获取电池电量信息。可定制电
池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5312 支持 2/3/4/5 颗 LED 电量显示,
智能识
别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。
应用产品
移动电源、充电宝
手机、平板电脑等便携设备


Similar Part No. - IP5312

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5312 INJOINIC-IP5312 Datasheet
1Mb / 9P
Integrated 7 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5312 INJOINIC-IP5312 Datasheet
1,002Kb / 11P
Integrated 9 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5312 INJOINIC-IP5312 Datasheet
976Kb / 10P
Integrated 8 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5312 INJOINIC-IP5312 Datasheet
897Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5312 INJOINIC-IP5312 Datasheet
905Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
More results

Similar Description - IP5312

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5328 INJOINIC-IP5328 Datasheet
2Mb / 26P
Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
IP5209 INJOINIC-IP5209 Datasheet
1Mb / 14P
2.1A Charging 2.4A Discharge Integrated DCP Function Mobile Power SOC
IP5310 INJOINIC-IP5310 Datasheet
1Mb / 22P
3A charging 3. 1A discharge Integrated TYPE_C protocol Mobile power SOC
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
1Mb / 27P
4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC
IP5322 INJOINIC-IP5322 Datasheet
2Mb / 23P
Mobile power SOC with integrated input and output fast charge function
logo
Shenzhen Tianyuan Semic...
SP4502 TPOWER-SP4502 Datasheet
580Kb / 7P
Synchronous charge and discharge mobile power SOC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5807 HMSEMI-HM5807 Datasheet
567Kb / 6P
Synchronous charge and discharge mobile power SOC
HM5914 HMSEMI-HM5914 Datasheet
597Kb / 7P
Synchronous charge and discharge mobile power SOC
HM5929 HMSEMI-HM5929 Datasheet
935Kb / 13P
3A charging 2.4A discharging Integrated DCP function mobile power SOC
logo
Injoinic Technology Co....
IP5407 INJOINIC-IP5407 Datasheet
1Mb / 13P
2A charge 2.1A / 2.4A discharge integrated DCP function mobile power SOC
V1.31 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com