Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5312 Datasheet(PDF) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5312
Description  3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5312 Datasheet(HTML) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5312 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
IP5312
V1.0
Email: service@injoinic.com
8 / 17
Copyright © 2014, Injoinic Corp.
快充功能
IP5312 支持多种规格的快充输入、输出形式: QC2.0、DCP。
QC2.0 与 DCP
给移动电源充电无 QC2.0 功能,如需要支持 QC2.0 功能,可以在充电输入口上自行增加 QC2.0 协议 IC。
充电管理系统针对高压充电有进行过专门的优化,可以智能识别充电器的输出电压,确保不会将高压输出
的适配器拉到保护。
移动电源给手机充电时:进入放电模式之后,自动检测 DP、DM 引脚上的快充时序,智能识别手机类
型,可支持苹果手机 2.4A 模式、三星手机 2A 模式、BC1.2 普通 Android 手机 1A 模式、以及 QC2.0 的手机。
支持苹果手机时:DP=DM=2.7V
支持三星手机时:DP=DM=1.2V
支持 BC1.2 时:DP 与 DM 短接
在 BC1.2 模式下,当检测到 DP 电压大于 0.325V 且小于 2V 持续 1.25s 时,初判为有快充请求,这时将
会断开 DP 与 DM 之间的短接通路,同时在 DM 下拉 20k 到地,如果持续 2ms 满足 DP 电压大于 0.325V 且小
于 2V、DM 电压小于 0.325V,则认为快充连接成功,之后就可以按照 QC2.0 需求输出请求的电压。任何时
候当 DP 电压小于 0.325V,则强制退出快充模式,输出电压立即回到默认 5V。
QC2.0 电压请求规则
DP
DM
Result
0.6V
GND
5V
3.3V
0.6V
9V
0.6V
0.6V
12V
3.3V
3.3V
保持
充放电路径管理
待机时:
如果 VIN 插入充电电源可直接启动充电。
如果 VOUT 或者 VOUT2 上插入用电设备,可自动开启放电功能。
放电时:
只要进入放电状态,VOUT 路径就会打开,VOUT 上就会一直有电源电压输出,插入设备即可开启充
电。而 VOUT2 口在未插入设备时是不会开启的,VOUT2 一旦检测到有设备插入并且开启之后,只能等到
轻载关机,或者充放电状态转换时才有可能关闭。
QC2.0 快充输出功能都只能在 VOUT 上实现。为了安全考虑,一旦 VOUT2 上有设备插入,在开启
VOUT2 通路之前就会强制将快充关闭,在确保输出电压只有 5V 时再开启 VOUT2 通路。
在放电过程中插入 VIN 电源,会立即关闭放电通路,然后开启充电通路。
充电时:
只要进入充电状态,放电路径都会一直关闭,不支持同充同放。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com