Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5312 Datasheet(PDF) 9 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5312
Description  3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5312 Datasheet(HTML) 9 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5312 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
IP5312
V1.0
Email: service@injoinic.com
9 / 17
Copyright © 2014, Injoinic Corp.
手机自动检测
手机插入自动检测功能:
IP5312 自动检测手机插入, 即刻从待机态唤醒,打开升压 5V 给手机充电,省去按键操作,支持无按
键模具方案。
手机充满自动检测功能:
IP5312 通过片外的 10mOhm 电阻来检测输出的电流,当电流小于 60mA 时,认为手机已经充满或者
拔出,会自动关闭升压输出。
按键
KEY
3 KEY 按键
按键连接方式如图 3 所示, 可识别长按键和短按键操作。
按键持续时间长于 30ms,但小于 2s, 即为短按动作,短按会打开电量显示灯和升压输出。
按键持续时间长于 2s, 即为长按动作, 长按会开启或者关闭照明 LED。
小于 30ms 的按键动作不会有任何响应。
在 1s 内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示和照明 LED。
电量计和电量显示
IP5312 内置电量计功能,无需直接检测 BAT 上的电流可实现准确的电池电量计算。
IP5312 可灵活支持两颗、三颗、四颗、五颗电量显示灯方案, 通过内置智能识别算法,可
自动识别外挂几颗电量显示灯。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com