Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SBFP450M Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # SBFP450M
Description  SBFP450M
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SBFP450M Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  SBFP450M Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SBFP450M Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SBFP450M Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device SBFP450M Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device SBFP450M Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device SBFP450M Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device SBFP450M Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device SBFP450M Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device SBFP450M Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
SBFP450M
No.7493-1/20
特長
・低雑音である:NF=1.25dB typ
(f=1.8GHz)
。
・しゃ断周波数が高い:fT=24GHz typ(VCE=3V / f=1GHz)。
:fT=17GHz typ(VCE=3V / f=2GHz)。
・低電圧動作。
・高利得である:S21e2=11.5dB typ(f=1.8GHz)。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
コレクタ・ベース電圧
VCBO
15
V
コレクタ・エミッタ電圧
VCEO
4.5
V
エミッタ・ベース電圧
VEBO
1.5
V
コレクタ電流
IC
100
mA
コレクタ損失
PC
450
mW
接合部温度
Tj
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB=5V, IE=0
600
nA
エミッタしゃ断電流
IEBO
VEB=1.5V, IC=0
100
µA
直流電流増幅率
hFE
VCE=4V, IC=20mA
50
150
次ページへ続く。
単体品名表示:MD
電気的接続図 (Top view)
新
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
N7493
注文コード No. N7493
62503
62503 TS IM ◎佐藤 TA-100358
NPN エピタキシァルプレーナ型シリコントランジスタ
高周波中出力増幅、
RF ドライバ / パワーアンプ用
SBFP450M
(Top view)
12
43
1 : Collector
2 : Emitter
3 : Base
4 : Emitter
外形図 2213
(unit : mm)
1 : Collector
2 : Emitter
3 : Base
4 : Emitter
SANYO : MCPH4
2.0
1.3
0.3
1
2
12
43
4
3
0.15
Bottom view
Top view
Side view
Side view
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
本製品は、高周波
プロセスを採用して
います。静電気等へ
の影響を受けやすく
なっていますので取
扱いにご注意下さい。


Similar Part No. - SBFP450M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SBFP405B SANYO-SBFP405B Datasheet
22Kb / 2P
UHF to C Band Low-Noise Amplifier Osc. Applications
SBFP405D SANYO-SBFP405D Datasheet
77Kb / 13P
SBFP405D
SBFP420B SANYO-SBFP420B Datasheet
54Kb / 15P
UHF to C Band Low Noise Amplifier, Oscillation Applications
SBFP420D SANYO-SBFP420D Datasheet
61Kb / 12P
UHF to C Band Low Noise Amplifier, Oscillation Applications
SBFP420M SANYO-SBFP420M Datasheet
46Kb / 2P
UHF to C Band Low-Noise Amplifier Low Phase Noise Osc.Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com