Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STC89LE53RC Datasheet(PDF) 98 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Datasheet(HTML) 98 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 94Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 95Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 96Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 97Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 98Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 99Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 100Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 101Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 102Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
98
  PCON 寄存器的高级应用,上电复位标志,进入掉电模式
POF :上电复位标志位,单片机停电后,上电复位标志位为 1 ,可由软件清 0 。
实际应用:要判断是上电复位(冷启动),还是外部复位脚输入复位信号产生的复位,还是内部看门
狗复位,可通过如下方法来判断:
PD :将其置 1 时,进入 Power Down 模式,可由外部中断低电平触发或下降沿触发中断模式唤醒。
   进入掉电模式时,外部时钟停振,CPU 、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工作。
IDL:将其置 1 时,进入 IDLE 模式(空闲),除 CPU 不工作外,其余仍继续工作,可由任何一个中断唤醒。
    现 C 版本开始大量供货,C 版本 IDLE 模式可正常使用(原 A 版本和 B 版本建议不要用 IDLE 模式)。
Mnemonic Add Name
7
 6
 5
4
3
2
1
 0
Reset value
PCON
87h Power  Control
SMOD
 SMOD0
 LVDF
POF
GF1
GF0
PD
IDL
0011,0000
将 POF 清 0
外部手动复位
或看门狗复位
   是
POF=1
 冷启动
上电复位
否 POF=0
在初始化程序 ,
判 POF 是否为 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com