Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STC89LE53RC Datasheet(PDF) 25 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Datasheet(HTML) 25 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
25
         定时器 0/ 定时器 1,UART 串口的速度
Mnemonic Add Name
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1  0 Reset Value
AUXR
8Eh Auxiliary  Register T0x12 T1x12 UART_M0x6
EADCI
ESPI
ELVDI
 -  -
0000,00xx
定时器 0 和定时器 1:
STC12C5410AD 系列是 1T  的 8051 单片机,为了兼容传统 8051,定时器 0 和定时器 1 复位后是传统 8051
的速度,即 12 分频,这是为了兼容传统 8051 。但也可不进行 12 分频,实现真正的 1T 。
T0x12:   0, 定时器 0 是传统 8051 速度,12 分频;1,  定时器 0 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频
T1x12:   0, 定时器 1 是传统 8051 速度,12 分频;1, 定时器 1 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频
如果 UART 串口用定时器 1 做波特率发生器,T1x12 位就可以控制 UART 串口是 12T 还是 1T 了。
UART 串口的模式 0:
STC12C5410AD 系列是 1T 的 8051 单片机,为了兼容传统 8051,UART 串口复位后是兼容传统 8051 的。
UART_M0x6:   0, UART 串口的模式 0 是传统 12T 的 8051 速度,12 分频;
             1, UART 串口的模式 0 的速度是传统 12T 的 8051 的 6 倍,2 分频
EADCI:       0, 禁止 A/D 中断; 1,允许 A/D 中断
ESPI:        0, 禁止 SPI 中断; 1,允许 SPI 中断
ELVDI:      
 0,  禁止低压中断; 1,允许低压中断
           5V  单片机,3.7V 以下为低压,3V  单片机,2.4V 以下为低压,
           如 ELVDI=1(允许低压中断),则会产生低压中断



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com