Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STC89LE53RC Datasheet(PDF) 32 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Datasheet(HTML) 32 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
32
; 本程序验证 STC12C5410AD   系列及 STC12C2052AD 系列单片机的看门狗及其溢出时间计算公式
;本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过,相关的工作状态在 P1 口上显示
;看门狗及其溢出时间 = (12 * Pre_scale *32768)/Oscillator frequency
WDT_CONTR       EQU 0E1H ;看门狗地址
WDT_TIME_LED    EQU P1.5 ;用 P1.5  控制看门狗溢出时间指示灯,
                         ;看门狗溢出时间可由该指示灯亮的时间长度或熄灭的时间长度表示
WDT_FLAG_LED    EQU P1.7 ;用 P1.7 控制看门狗溢出复位指示灯,  如点亮表示为看门狗溢出复位
Last_WDT_Time_LED_Status  EQU 00H ;位变量,  存储看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位
;WDT  复位时间(所用的 Oscillator frequency = 18.432MHz):
;Pre_scale_Word  EQU 00111100B   ;清 0,启动看门狗,预分频数 =32,   0.68S
Pre_scale_Word  EQU 00111101B    ;清 0,启动看门狗,预分频数 =64,   1.36S
;Pre_scale_Word  EQU 00111110B   ;清 0,启动看门狗,预分频数 =128,  2.72S
;Pre_scale_Word  EQU 00111111B   ;清 0,启动看门狗,预分频数 =256,  5.44S
    ORG   0000H
    AJMP  MAIN
    ORG   0100H
MAIN:
    MOV   A, WDT_CONTR          ;检测是否为看门狗复位
    ANL   A, #10000000B
    JNZ   WDT_Reset             ;WDT_CONTR.7 = 1, 看门狗复位, 跳转到看门狗复位程序
;WDT_CONTR.7 = 0,上电复位, 冷启动, RAM  单元内容为随机值
    SETB  Last_WDT_Time_LED_Status       ;上电复位,
                                         ;初始化看门狗溢出时间指示灯的状态位 = 1
    CLR   WDT_TIME_LED                   ;上电复位, 点亮看门狗溢出时间指示灯
    MOV   WDT_CONTR, #Pre_scale_Word     ;启动看门狗
WAIT1:
    SJMP  WAIT1                 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位
;WDT_CONTR.7 = 1,看门狗复位,  热启动, RAM  单元内容不变,  为复位前的值
WDT_Reset:                      ;看门狗复位, 热启动
    CLR   WDT_FLAG_LED          ;是看门狗复位,点亮看门狗溢出复位指示灯
    JB   Last_WDT_Time_LED_Status, Power_Off_WDT_TIME_LED;为 1 熄灭相应的灯,为 0 亮相应灯
    ;根据看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位设置 WDT_TIME_LED  灯,
    ;若上次亮本次就熄灭,  若上次熄灭本次就亮
    CLR   WDT_TIME_LED          ;上次熄灭本次点亮看门狗溢出时间指示灯
    CPL   Last_WDT_Time_LED_Status ;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反
WAIT2:
    SJMP  WAIT2                 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位
Power_Off_WDT_TIME_LED:
    SETB  WDT_TIME_LED          ;上次亮本次就熄灭看门狗溢出时间指示灯
    CPL   Last_WDT_Time_LED_Status ;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反
WAIT3:
    SJMP  WAIT3                 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位
    END



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com