Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STC89LE53RC Datasheet(PDF) 34 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Datasheet(HTML) 34 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
34
STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器    ISP/IAP SFRs
    STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机 IAP 应用
ISP_DATA:
ISP/IAP 操作时的数据寄存器。
ISP/IAP 从 Flash 读出的数据放在此处,向 Flash 写的数据也需放在此处
ISP_ADDRH: ISP/IAP 操作时的地址寄存器高八位。
ISP_ADDRL: ISP/IAP 操作时的地址寄存器低八位。
ISP_CMD:
ISP/IAP 操作时的命令模式寄存器,须命令触发寄存器触发方可生效。
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
命令 /   操作  模式选择
         保留
 命令
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 0
 0
Standby     待机模式 , 无 ISP 操作
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 0
 1
从用户的应用程序区对 " Data Flash / EEPROM 区 "
进行字节读
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 1
 0
从用户的应用程序区对 " Data Flash / EEPROM 区 "
进行字节编程
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 1
 1
从用户的应用程序区对 " Data Flash / EEPROM 区 "
进行扇区擦除
程序在用户应用程序区时,仅可以对数据 Flash 区(EEPROM) 进行字节读 / 字节编程 / 扇区擦除,
STC12C5412AD/STC12LE5412AD 除外。STC12C5410AD 系列单片机出厂时就已完全加密。
ISP_TRIG:
ISP/IAP 操作时的命令触发寄存器。
                在 ISPEN(ISP_CONTR.7) = 1 时,对 ISP_TRIG 先写入 46h,再写入 B9h,
ISP/IAP 命令才会生效。
 STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机内部 EEPROM 的应用
                  -- 
利用 IAP 技术可实现 EEPROM,内部 Flash 擦写次数为 100,000 次以上
Mnemonic
Add
Name
 7
 6
 5
 4
 3  2
 1
 0
Reset Value
ISP_DATA
E2h ISP/IAP  Flash  Data  Register
1111,1111
ISP_ADDRH E3h ISP/IAP  Flash  Address  High
0000,0000
ISP_ADDRL E4h ISP/IAP  Flash  Address  Low
0000,0000
ISP_CMD
E5h ISP/IAP  Flash  Command  Register  -
 -
 -
 -
 -  -
MS1 MS0 xxxx,xx00
ISP_TRIG
E6h ISP/IAP  Flash  Command  Trigger
xxxx,xxxx
ISP_CONTR E7h ISP/IAP  Control  Register
ISPEN SWBS SWRST  CMD_FAIL  1 WT2 WT1 WT0 0000,1000
ISP_CONTR: ISP/IAP 控制寄存器,地址在 0E7H 单元
 B7
 B6
 B5
 B4
 B3
 B2
 B1
 B0
Reset Value
ISPEN
SWBS
SWRST
  CMD_FAIL
 1
 WT2
 WT1
 WT0
0000,1000
ISPEN:
ISP/IAP  功能允许位。0:禁止 ISP/IAP 编程改变 Flash,1:允许编程改变 Flash
SWBS:     软件选择从用户主程序区启动(0 ),还是从 ISP 程序区启动(1 )。
SWRST:
0: 不操作;1:  产生软件系统复位,硬件自动清零。
CMD_FAIL: 如果送了 ISP/IAP 命令,并对 ISP_TRIG 送 46h/B9h 触发失败,则为 1,需由
           软件清零。
;在用户应用程序区(AP 区)软件复位并从用户应用程序区(AP 区)开始执行程序
MOV
ISP_CONTR, #00100000B ;SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)
;在用户应用程序区(AP 区)软件复位并从系统 ISP 监控程序区开始执行程序
MOV
ISP_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)
;在系统 ISP 监控程序区软件复位并从用户应用程序区(AP 区)开始执行程序
MOV
ISP_CONTR, #00100000B ;SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)
;在系统 ISP 监控程序区软件复位并从系统 ISP 监控程序区开始执行程序
MOV
ISP_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com