Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

XC6421 Datasheet(PDF) 7 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6421
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6421 Datasheet(HTML) 7 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6421 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
7/25
XC6421
シリーズ
XC6421 シリーズの出力電圧制御は、レギュレータ 1、2 でそれぞれ VOUT 端子に接続された Rx1 と Rx2 によって分割された電圧と
内部基準電源の電圧を誤差増幅器で比較し、その出力信号で
VOUT端子に接続された Pch-MOS トランジスタを駆動し、VOUT端子の電圧が
安定になるように負帰還をかけてコントロールしています。 出力電流、発熱の状態により、電流制限回路、短絡保護回路と過熱保護回路
が動作します。 また
EN 端子の信号によりそれぞれのレギュレータ回路を停止します。
<低 ESR コンデンサ対応>
XC6421 シリーズは、出力コンデンサ(C
L)を使用して位相補償を行います。
必ず出力コンデンサ(C
L)を出力端子(VOUT)と VSS 端子の
直近に付けてください。 出力コンデンサ(C
L)の容量は 1.0μF 以上を付けて使用してください。
また、入力電源安定化のため V
IN 端子と VSS 端子の間に入力コンデンサ(CIN)1.0μF を付けてください。
<電流制限、短絡保護>
XC6421 シリーズは、電流制限と短絡保護に垂下電流制限回路とフォールドバック(フの字)回路を組み合わせて動作するように
なっています。
制限電流に負荷電流が達すると電流制限回路が動作し出力電圧が降下します。
出力電圧が降下することによりフォールドバック回路が動作し、出力電圧が更に下がると出力電流が絞られる動作をします。
出力端子が短絡時には 125mA 程度の電流になります。
<
EN 端子>
XC6421 シリーズは、EN 端子の信号によりそれぞれのレギュレータ回路を停止することができます。 停止状態で出力安定化
コンデンサ(C
L)にチャージされた電荷を VOUT 端子-VSS 端子間の内部スイッチにより、高速ディスチャージすることが可能です。
尚、各 EN 端子にプルダウン抵抗が接続されており、EN 端子に流入する入力電流が発生します。
また、
EN 端子入力電圧は、電気的特性の電圧規格内であれば論理は確定され動作に支障はありませんが、
中間電圧を入力すると
IC 内部回路の貫通電流により消費電流が多くなります。
■動作説明
+
-
Error
Amp
Voltage
Reference
R11
R12
CFB
VIN
EN1
VSS
VOUT1
TSD
+
-
Error
Amp
R21
R22
CFB
EN2
VOUT2
ON/OFF
Control
ON/OFF
Control
Voltage
Reference
In-Rush-
Current-
Prevent
In-Rush-
Current-
Prevent
XC6421ABxxxxseries
Current
Limit
Current
Limit
RDCHG2
RDCHG1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com