Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

XC6421 Datasheet(PDF) 23 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6421
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6421 Datasheet(HTML) 23 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6421 Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 25 page
background image
23/25
XC6421
シリーズ
● USP-6Cパッケージ許容損失
USP-6Cパッケージにおける許容損失特性例となります。
許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。
1.測定条件(参考データ)
測定条件: 基板実装状態
雰囲気: 自然対流
実装: Pbフリーはんだ
実装基板: 基板40mm×40mm(片面1600mm2)に対して
銅箔面積 表面 約50%-裏面 約50%
放熱板と周りの銅箔接続
基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)
板厚: 1.6mm
スルーホール: ホール径 0.8mm 4個
評価基板レイアウト(単位:mm)
2.許容損失-周囲温度特性
基板実装(Tjmax = 125℃)
周囲温度(℃)
許容損失Pd(mW)
熱抵抗(℃/W)
100.00
25
85
1000
400
Pd-Ta特性グラフ
0
200
400
600
800
1000
1200
25
45
65
85
105
125
周囲温度Ta(℃)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com