Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

XC6421 Datasheet(PDF) 1 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6421
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6421 Datasheet(HTML) 1 Page - Torex Semiconductor

  XC6421 Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 25 page
background image
1/25
XC6421 シリーズ
突入電流防止機能付き 小型
300mA Dual 高速 LDO レギュレータ
XC6421(VOUT=1.8V)
0
20
40
60
80
100
0.1
1
10
100
1000
Ripple Frequency : f (kHz)
IOUT=0.1mA
IOUT=1mA
IOUT=30mA
IOUT=100mA
V
IN=3.0V+0.5Vp-pAC, Ta=25℃
C
IN=0.1μF(ceramic), CL=1.0μF(ceramic)
■用途
● 携帯電話
● 携帯ゲーム機
● 携帯
AV 機器
● カメラ、ビデオ機器
■代表標準回路
■概要
XC6421 シリーズは高精度、高リップル除去、低ドロップアウトを実現した 300mA 高速 LDO を 2ch 搭載した小型 CMOS
レギュレータ
IC です。 低 ON 抵抗 LDO×2 個を小型パッケージに封入しており高密度に実装可能です。 出力電圧は
レーザートリミング技術により高精度
±1%を実現。 各 EN 端子を制御することにより、レギュレータ出力を独立にオフさせ
スタンバイ状態にする事が可能です。 また、スタンバイ状態の時、出力コンデンサ
(CL)の電荷を内部スイッチにより
ディスチャージすることで、
VOUT 端子を高速に VSS レベルに戻すことが出来ます。
出力安定化コンデンサ(
CL)はセラミックコンデンサ等の低 ESR コンデンサに対応し、良好な過渡応答特性により負荷変動時にも
安定した出力電圧を供給できます。 過電流保護回路と過熱保護回路を内蔵しており出力電流が制限電流に達するかジャンクション
温度が制限温度に達した場合に保護回路が動作します。 各レギュレータは完全にアイソレーションされているため、出力負荷変動
等における各レギュレータ間の干渉を非常に小さく抑えることが可能です。
■特長
最大出力電流
:
300mA
入力電圧範囲
:
1.6V~5.5V
出力電圧範囲
:
1.2V~3.6V
0.05V ステップ
高精度
:
±
1% (VOUT≧2.00V)
:
±
20mV(VOUT≦1.95V)
入出力電位差
:
210mV@IOUT=300mA (VOUT=3.0V)
低消費電流
:
90μA / ch (TYP.)
スタンバイ電流
:
0.1μA 以下
高リップル除去
:
75dB@1kHz
EN 端子機能
:
ハイアクティブ
:
C
L 放電機能
保護回路
:
電流制限
450mA (TYP.)
:
短絡保護
125mA (TYP.)
:
突入電流防止機能
:
サーマルシャットダウン
低 ESR コンデンサ対応
:
セラミックコンデンサ
1μF
動作周囲温度
:
-40℃ ~ +85℃
パッケージ
:
USP-6C
環境への配慮
:
EU RoHS 指令対応、鉛フリー
■代表特性例
JTR0353-004


Similar Part No. - XC6421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6420 TOREX-XC6420 Datasheet
789Kb / 26P
150mA 弱뤷엹遙섌?Dual LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭, ON/OFF ?밤궎?껁긽餓섅걤
XC6423 TOREX-XC6423 Datasheet
649Kb / 24P
囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 擁끻컦??00mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
More results

Similar Description - XC6421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC2406A816UR-G TOREX-XC2406A816UR-G Datasheet
429Kb / 18P
1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤LNA
XC2407A816UR-G TOREX-XC2407A816UR-G Datasheet
481Kb / 18P
1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤LNA
XC2408A816UR-G TOREX-XC2408A816UR-G Datasheet
455Kb / 18P
1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤 LNA
XC6233 TOREX-XC6233 Datasheet
827Kb / 30P
囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 200mA 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6420 TOREX-XC6420 Datasheet
789Kb / 26P
150mA 弱뤷엹遙섌?Dual LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭, ON/OFF ?밤궎?껁긽餓섅걤
XC6423 TOREX-XC6423 Datasheet
649Kb / 24P
囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 擁끻컦??00mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6902 TOREX-XC6902 Datasheet
513Kb / 23P
-16V ?ε뒟縕좈쎔?㎩엹3 塋?춴?с궙?γ꺃?쇈궭
XA6121 TOREX-XA6121 Datasheet
378Kb / 27P
?╉궔?껁긽?됥긿??ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤?삣쑇濾쒎눣?⑨펷VDF=1.6V節?.0V
logo
Asahi Kasei Microsystem...
CQ-2093 AKM-CQ-2093 Datasheet
487Kb / 12P
遙섌?恙쒐춸 弱뤷엹 ?삥탛?삠꺍?
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3333 BOWIN-CDT3333 Datasheet
105Kb / 4P
?꿴윹弱덄뵪?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com