Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

XC6421 Datasheet(PDF) 8 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6421
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6421 Datasheet(HTML) 8 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6421 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
8/25
XC6421 シリーズ
■動作説明
<C
L放電機能>
XC6421シリーズはブロック図内V
OUT-VSS端子間接続のNchトランジスタにより、EN端子Lレベル信号(IC内部回路停止信号)入力時、
出力コンデンサ(C
L)にチャージされた電荷を高速ディスチャージする事が可能です。
このC
L放電抵抗は230Ω(VIN=5.5V時VOUT=2.0V TYP.)
に設定されています。 また出力コンデンサ(C
L)放電時間は、このCL放電抵抗と出力コンデンサ値CLにより決定されます。
C
L放電抵抗RDCHGと出力コンデンサ値CLの時定数をτ(τ=CL×RDCHG)とすると以下CR放電式より、Nchトランジスタによる放電後の
出力電圧を求めること出来ます。
V= V
OUT(E) ×e
-t/τ またt について展開すると t=τln( V
OUT(E) / V )
V:放電後の出力電圧
V
OUT(E):出力電圧
t:放電時間
τ= R
DCHG×CL
C
L:出力コンデンサ値
R
DCHG:放電抵抗
<過熱保護(サーマルシャットダウン)>
XC6421 シリーズは、過熱保護としてサーマルシャットダウン(TSD)回路を内蔵しています。 ジャンクション温度が検出温度に達すると
ドライバトランジスタを強制的にオフさせます。 ドライバトランジスタがオフ状態を継続したままジャンクション温度が解除温度まで下がると
ドライバトランジスタがオン状態となり(自動復帰)、再度レギュレーション動作を開始します。
<突入電流防止>
XC6421 シリーズは、突入電流防止回路を内蔵しております。
突入電流防止回路により
IC 立ち上がり時の CL にチャージされる VIN-VOUT 間の電流(突入電流)を TYP:150mA に抑えます。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com