Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

XC6421 Datasheet(PDF) 3 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6421
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6421 Datasheet(HTML) 3 Page - Torex Semiconductor

  XC6421 Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
3/25
XC6421
シリーズ
記号③、④について 出力設定電圧 組み合わせルール
③④
VR1(V)
VR2(V)
③④
VR1(V)
VR2(V)
01
1.20
1.20
34
2.80
3.00
02
1.20
1.50
35
2.80
3.30
03
1.20
2.50
36
1.20
3.60
04
1.20
2.85
37
3.60
1.20
05
1.20
3.00
38
1.20
2.80
06
1.20
3.30
39
3.30
2.00
07
1.50
1.50
40
3.00
3.30
08
1.50
1.80
41
3.30
3.30
09
1.50
2.50
42
1.30
1.50
10
1.50
2.85
43
2.60
2.80
11
1.50
3.00
44
3.10
3.30
12
1.50
3.30
45
1.50
2.60
13
1.80
1.80
46
2.60
3.30
14
1.80
2.50
47
3.40
3.40
15
2.85
2.85
48
2.85
2.60
16
1.80
2.85
49
3.30
1.80
17
1.80
3.00
50
1.80
1.20
18
3.00
1.80
51
3.10
3.10
19
1.80
3.30
52
1.50
3.10
20
2.50
2.50
53
3.30
2.80
21
2.50
2.80
54
3.00
2.80
22
2.50
2.85
55
3.30
3.00
23
3.30
1.50
56
3.60
3.60
24
2.50
3.00
57
3.30
3.10
25
2.50
3.30
58
3.10
3.00
26
2.85
3.00
59
3.10
2.90
27
2.85
3.30
60
3.10
2.50
28
3.00
3.00
61
3.00
2.90
29
1.20
1.80
62
3.00
2.50
30
1.30
2.80
63
1.80
1.90
31
1.50
2.80
64
1.80
1.85
32
1.80
2.80
65
1.70
1.70
33
2.80
2.80
その他電圧につきましては弊社営業担当者にお問い合わせください。
記号
項目
シンボル
説明
①
基本機能
A
EN1: ハイアクティブ, EN2: ハイアクティブ,
VOUT1: CL 放電機能有り,
VOUT2: CL 放電機能有り,
サーマルシャットダウン内蔵
,
突入電流防止機能付き
②
イネーブル端子仕様
B
EN1:プルダウン抵抗有り,
EN2:プルダウン抵抗有り
③④
出力電圧
設定
01~
下記参照
⑤⑥-⑦(*1)
パッケージ(発注単位)
ER-G
USP-6C (3,000/Reel)
■製品分類
XC6421①②③④⑤⑥-⑦
(*1)
●品番ルール
(*1) “-G”は、ハロゲン&アンチモンフリーかつ RoHS 対応製品です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com