Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

XC6421 Datasheet(PDF) 5 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6421
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6421 Datasheet(HTML) 5 Page - Torex Semiconductor

  XC6421 Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
5/25
XC6421
シリーズ
●
XC6421 Series
レギュレータ1、レギュレータ2 共通
電気的特性
記号
測定条件
MIN.
TYP.
MAX.
単位
測定回路
VOUT≧2.0V, VEN=VIN, IOUT=10mA
VOUT(T)×0.99
(*2)
VOUT(T)
(*3)
VOUT(T)×1.01
(*2)
V
①
出力電圧
VOUT(E)
(*2)
VOUT<2.0V, VEN=VIN, IOUT=10mA
VOUT(T)ー 20mV
(*2)
VOUT(T)
(*3)
VOUT(T)+20mV
(*2)
V
①
最大出力電流
IOUTMAX
VEN=VIN
300
-
-
mA
①
負荷安定度
ΔVOUT
VEN=VIN, 0.1mA≦IOUT≦300mA
-
25
45
mV
①
入出力電位差
(*4)
Vdif
IOUT=300mA, VEN=VIN
-
別紙
mV
①
消費電流
ISS
VEN=VIN, IOUT=0mA
-
90
190
μ
A
②
スタンバイ電流
ISTB
VEN=VSS
-
0.01
0.1
μ
A
②
2.5V≦VIN≦5.5V,
(
VOUT(T)≦2.0V),
VEN=VIN, IOUT =30mA
入力安定度
ΔVOUT/
(ΔVIN・VOUT)
VOUT(T)+0.5V≦VIN≦5.5V,
(
VOUT(T)≧2.05V),
VEN=VIN, IOUT =30mA
-
0.02
0.1
%/V
①
入力電圧
VIN
-
1.6
-
5.5
V
①
出力電圧温度特性
(設計保証)
ΔVOUT/
(ΔTopr・VOUT)
VEN=VIN, IOUT=10mA,
-40℃≦Ta≦85℃
-
±100
-
ppm /℃
①
リップル除去率
PSRR
VEN=VIN,
VIN={VOUT(T)+1.0}+0.5Vp-pAC,
IOUT=30mA, f=1kHz
-
75
-
dB
③
制限電流
ILIM
VEN=VIN
310
450
-
mA
①
短絡電流
ISHORT
VEN =VIN, VOUT=VSS
-
125
-
mA
①
EN”H”レベル電圧
VENH
-
1.0
-
5.5
V
①
EN”L”レベル電圧
VENL
-
0
-
0.3
V
①
EN”H”レベル電流
IENH
VEN=VIN=5.5V
2.9
6.0
9.5
μ
A
①
EN”L”レベル電流
IENL
VEN=VSS
-0.1
-
0.1
μ
A
①
CL 放電抵抗
RDCHG
VIN =5.5V, VEN =VSS,
VOUT =2.0V
-
230
-
Ω
①
突入電流
IRUSH
-
-
150
-
mA
②
サーマルシャットダウン
検出温度
TTSD
ジャンクション温度
-
150
-
℃
①
サーマルシャットダウン
解除温度
TTSR
ジャンクション温度
-
125
-
℃
①
サーマルシャットダウン
解除温度
TTSD-TTSR
ジャンクション温度
-
25
-
℃
①
■電気的特性
入力電圧条件について特に指定がない場合は
{VIN=VOUT(T)+1.0V}とする。
各
ch.測定時にはもう一方の ch.については動作 OFF(VEN=VSS)とする。
(
*1)VOUT(E):実際の出力電圧値(電圧別一覧表を参照)
IOUT を固定し、十分安定した(VOUT(T)+1.0V)を入力したときの出力電圧。
(
*2)出力設定電圧ごとの実際の出力電圧 VOUT(E)の規定値は電圧別一覧表を参照。
(
*3)VOUT(T):出力設定電圧値
(
*4)Vdif={VIN1-VOUT1}と定義する。
VOUT1:IOUT 毎に十分安定した(VOUT(T)+1.0V)を入力したときの出力電圧に対して 98%の電圧。
VIN1:入力電圧を徐々に下げて VOUT1 が出力されたときの入力電圧。
Ta=25℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com