Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STBLC01QTR Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # STBLC01QTR
Description  Bluetooth low energy controller
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STBLC01QTR Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STBLC01QTR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STBLC01QTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STBLC01QTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STBLC01QTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STBLC01QTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STBLC01QTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STBLC01QTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STBLC01QTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STBLC01QTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 40 page
background image
DocID022984 Rev 2
3/40
STLBC01
Contents
6.1
HCI UART transport layer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6.1.1
UART interface
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.1.2
UART settings
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.2
HCI SPI transport layer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
6.2.1
SPI interface
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.2.2
SPI flow control
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Host to controller flow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Controller to host flow
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7
Peripherals information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.1
AES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
7.2
Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
7.3
Battery level detector (SVLD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
8
Application design guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.1
Antenna port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
8.1.1
50 Ohm matching
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.2
Xtal oscillator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
8.3
Power supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
9
Vendor HCI commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.1
STBLC_SET_PUBLIC_ADDRESS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
9.1.1
Command parameters for STBLC_SET_PUBLIC_ADDRESS
. . . . . . . 28
9.1.2
Return parameters for STBLC_SET_PUBLIC_ADDRESS
. . . . . . . . . . 28
9.2
STLBC_SET_POWER_MODE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
9.2.1
Command parameters for STLBC_SET_POWER_MODE
. . . . . . . . . . 29
9.2.2
Return parameters for STLBC_SET_POWER_MODE
. . . . . . . . . . . . . 29
9.2.3
Returned events for STLBC_SET_POWER_MODE
. . . . . . . . . . . . . . . 29
9.3
STBLC_SVLD_MEASUREMENT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
9.3.1
Command parameters for STBLC_SVLD_MEASUREMENT
. . . . . . . . 29
9.3.2
Return parameters for STBLC_SVLD_MEASUREMENT
. . . . . . . . . . . 30
9.3.3
Returned events for STBLC_SVLD_MEASUREMENT
. . . . . . . . . . . . . 30
9.4
STBLC_SET_RF_POWER_LEVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
9.4.1
Command parameters for STBLC_SET_RF_POWER_LEVEL . . . . . . . 30
9.4.2
Return parameters for STBLC_SET_RF_POWER_LEVEL . . . . . . . . . . 30
9.4.3
Returned events for STBLC_SET_RF_POWER_LEVEL
. . . . . . . . . . . 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com