Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP173 Datasheet(PDF) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP173
Description  Enhanced Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP173 Datasheet(HTML) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP173 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 16/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP173
9.控制和操作(Control and Operating)
9.1 两种工作模式(Mode Description)
AXP173 有两种工作模式,Host Control 模式和 Stand Alone 模式,由 SCK 是否与 IPSOUT 连接设定。
SCK 连接到 IPSOUT 时,工作在 Stand Alone 模式;如果 AXP173 SCK 上拉到系统 3.3V IO 电源,则其工
作在
Host Control 模式。在 Host Control 模式下,通过访问内部寄存器,Host 可以对 AXP173 的工作状态
进行灵活的调整和监视,并可获得丰富的信息。在
Stand Alone 模式下,AXP173 自动进行电源通路管理、
充电管理等所有电源管理任务,无需
Host 的干预,所有可调节的参数如输出电压、充电电流等,都被设
置为默认值。
注
:“Host”指的是应用系统的主处理器。
注
:如下所指“外部电源”包含 ACIN 及 VBUS 输入。
9.2 开关机和复位(Power On/Off & Reset)
开关机按键(PEK)
AXP173 的 PWRON 管脚到 GND 之间可以连接一个按键,作为独立的开关机键 Power Enable
Key(PEK)。AXP173 可以自动识别这个按键的“长按”和“短按”并做出相应的反应。
几个开机源(Power on Source)
1, ACIN、VBUS 及电池接入。
2, PEK。
开机(Power On)
AXP173 可以由 PEK(按键时间超过“ONLEVEL”)开机。在实际应用中,Host 的定时(Alarm)输出信
号也可以连接到
PWRON—与 PEK 并联,Alarm 信号有效(低电平)时相当于 PEK 按下,也可以将 AXP173
开机。
开机后,
DC-DC 和 LDO 将按照设定的时序顺序软启动,启动完成后可由 Host 打开/关闭相应电源。
关机(Power Off)
PEK“长按”时间大于 IRQLEVEL 时,在 PEK 中断服务程序中,Host 可将“寄存器 REG32H[7]”
写入“
1”来通知 AXP173 进入关机状态。AXP173 进入关机状态时会关掉除 LDO1 之外的所有电源输出。
在下列情况下,
AXP173 会自动关机:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com