Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM6DS3H Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DS3H
Description  always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DS3H Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button LSM6DS3H Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM6DS3H Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM6DS3H Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DS3H Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DS3H Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DS3H Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DS3H Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DS3H Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LSM6DS3H Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 104 page
background image
Contents
LSM6DS3H
6/104
DocID028370 Rev 4
9.85
OUT_MAG_RAW_Z_H (6Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
9.86
CTRL_SPIAux (70h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
10
Embedded functions register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
11
Embedded functions registers description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
11.1
SLV0_ADD (02h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
11.2
SLV0_SUBADD (03h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
11.3
SLAVE0_CONFIG (04h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
11.4
SLV1_ADD (05h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
11.5
SLV1_SUBADD (06h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
11.6
SLAVE1_CONFIG (07h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
11.7
SLV2_ADD (08h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
11.8
SLV2_SUBADD (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
11.9
SLAVE2_CONFIG (0Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.10 SLV3_ADD (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.11 SLV3_SUBADD (0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.12 SLAVE3_CONFIG (0Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
11.13 DATAWRITE_SRC_MODE_SUB_SLV0 (0Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
11.14 PEDO_THS_REG (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11.15 SM_THS (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11.16 PEDO_DEB_REG (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11.17 STEP_COUNT_DELTA (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
11.18 MAG_SI_XX (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
11.19 MAG_SI_XY (25h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
11.20 MAG_SI_XZ (26h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
11.21 MAG_SI_YX (27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
11.22 MAG_SI_YY (28h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
11.23 MAG_SI_YZ (29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
11.24 MAG_SI_ZX (2Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
11.25 MAG_SI_ZY (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
11.26 MAG_SI_ZZ (2Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
11.27 MAG_OFFX_L (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
11.28 MAG_OFFX_H (2Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com