Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPSGRF Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # SPSGRF
Description  Sub-GHz (868 or 915 MHz) low power programmable RF transceiver modules
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPSGRF Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  SPSGRF Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SPSGRF Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SPSGRF Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SPSGRF Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SPSGRF Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SPSGRF Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SPSGRF Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SPSGRF Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SPSGRF Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
Contents
SPSGRF
2/23
DocID027664 Rev 5
Contents
1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
SPSGRF module functional behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Hardware specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.2
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3
Module current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.4
Module RF compliance limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.5
SPSGRF module RF typical performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.6
Pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4
Mechanical dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5
Hardware design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1
Reflow soldering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6
Regulatory compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.1
FCC certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.1.1
Labeling instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.1.2
Product manual instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.2
IC certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.2.1
Labeling instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.2.2
Product manual instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.3
CE certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7
Module traceability and marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9
ECOPACK® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com