Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46C64 Datasheet(PDF) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46C64
Description  52/100-pin LQFP
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46C64 Datasheet(HTML) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46C64 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
5
2014-06-06
且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。
直流电气特性
Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
VDD
工作电压
—
fSYS=4MHz
2.2
—
5.5
V
—
fSYS=8MHz
3.3
—
5.5
V
IDD1
工作电流
(晶体振荡、RC 振荡)
3V
无负载,ADC 关闭
fSYS=4MHz
—
1
2
mA
5V
—
3
5
mA
IDD2
工作电流
(晶体振荡、RC 振荡)
5V
无负载,ADC 关闭
fSYS=8MHz
—
4
8
mA
IDD3
工作电流
(fSYS=32768Hz)
3V
无负载,ADC 关闭
—
0.3
0.6
mA
5V
—
0.6
1
mA
ISTB1
静态电流
(*fS=T1)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 关闭
—
—
1
μA
5V
—
—
2
μA
ISTB2
静态电流
(*fS=RTC 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电容型偏压
—
2.5
5
μA
5V
—
10
20
μA
ISTB3
静态电流
(*fS=WDT 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电容型偏压
—
2
5
μA
5V
—
6
10
μA
ISTB4
静态电流
(*fS=RTC 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电阻型偏压,1/2bias,
VLCD=VDD
(选择低电流偏压)
—
17
30
μA
5V
—
34
60
μA
ISTB5
静态电流
(*fS=RTC 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电阻型偏压,1/3bias,
VLCD=VDD
(选择低电流偏压)
—
13
25
μA
5V
—
28
50
μA
ISTB6
静态电流
(*fS=WDT 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电阻型偏压,1/2bias,
VLCD=VDD
(选择低电流偏压)
—
14
25
μA
5V
—
26
50
μA
ISTB7
静态电流
(*fS=WDT 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电阻型偏压,1/3bias,
VLCD=VDD
(选择低电流偏压)
—
10
20
μA
5V
—
19
40
μA
VIL1
输入/输出口、TMR0、
TMR1、 INT 0、 INT 0
的低电平输入电压
—
—
0
—
0.3 VDD
V
VIH1
输入/输出口、TMR0、
TMR1、 INT 0、 INT 0
的高电平输入电压
—
—
0.7VDD
—
VDD
V
VIL2
低电平输入电压( RES)
—
—
0
—
0.4 VDD
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com