Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46C64 Datasheet(PDF) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46C64
Description  52/100-pin LQFP
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46C64 Datasheet(HTML) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46C64 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
25
2014-06-06
A/D 转换
HT46x64 有 8 个通道、10 位解析度(9 位精度)的 A/D 转换器,其参考电压为 VDD。与 A/D 转换有关
的寄存器有 4 个,ADRL(24H)、ADRH(25H)、ADCR(26H)和 ACSR(27H)。ADRH 和 ADRL 是 A/D 转换结
果的高字节和低字节寄存器,是只读寄存器。当完成 A/D 转换后,可从 ADRH 和 ADRL 读取 A/D 转换结
果。ADCR 是 A/D 转换控制寄存器,用来定义 A/D 通道数量、模拟输入通道选择、A/D 转换开始控制和
完成标志。如果要进行 A/D 转换,要先定义好 PB 口的设置,选择转换的模拟通道,然后给 START 控制
位一个上升沿信号和一个下降沿信号(0→1→0)。完成 A/D 转换后, EOC 位会被清除。ACSR 是 A/D 时钟
控制寄存器,用来选择 A/D 的时钟来源。
位
符号
功能
0
1
ADCS0
ADCS1
ADCS1,ADCS0:选择 A/D 转换时钟源
00=系统时钟/2
01=系统时钟/8
10=系统时钟/32
11=未定义
2~6
—
未用,读出为“0”
7
TEST
只做为内部测试用
ACSR(27H)寄存器
位
符号
功能
0
1
2
ACS0
ACS1
ACS2
定义模拟输入通道
3
4
5
PCR0
PCR1
PCR2
定义 PB 口的设置
如果 PCR0、PCR1 和 PCR2 都为 0,则 A/D 转换电
路被关闭以减小功耗
6
EOC
A/D 转换结束标志(0:A/D 转换结束)
每次 BIT3-5 状态的改变都必须通过 START 信号来
初始化 A/D 转换器,否则 EOC 可能会处于不确定状
态,具体可参照“A/D 转换初始化注意事项”
7
START
A/D 转换启始控制位
0→1→0:开始;
0→1:A/D 转换复位并且置 EOC 为“1”
ADCR(26H)寄存器
A/D 转换控制寄存器用来控制 A/D 转换。ADCR 的第 2~0 位用来选择模拟输入通道,总共有 8 个通道
可以选择。ADCR 的第 5~3 位用来设置 PB 的工作模式,PB 可以做为模拟输入通道,或是数字输入/输出
口,由这 3 位来决定。如果 PB 选择为模拟输入,则其输入/输出功能和上拉电阻将失效,而 A/D 转换电路
会被使能。EOC 位(ADCR 的第 6 位)是 A/D 转换结束标志位。通过检测这个标志位可以知道 A/D 转换是否
结束。ADCR 的 START 位用来开启 A/D 转换,给 START 位一个上升沿信号和一个下降沿信号可以开始
A/D 转换。为了确保 A/D 转换顺利完成,START 位应保持为“0”,直到 EOC 位变为“0”(A/D 转换完成
信号)。
ACSR 的第 7 位是内部测试用的,用户不能使用。ACSR 的第 1 位和第 0 位用来选择 A/D 转换的时钟
来源。
当 START 标志由“0”置为“1”时, EOC 也置为“1”。
A/D 转换初始化注意事项:
每次改变模拟通道选择位后都要注意初始化 A/D 转换器,否则 EOC 可能处于不确定状态。在模拟通道选
择位改变的 10 个指令周期内将 START 置 1 后清 0 来初始化 A/D 转换器。模拟通道选择位都清 0,可以不
初始化 A/D。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com