Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46C64 Datasheet(PDF) 28 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46C64
Description  52/100-pin LQFP
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46C64 Datasheet(HTML) 28 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46C64 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
28
2014-06-06
LCD 显示存储器
HT46x64 为 LCD 显示提供一个嵌入式数据存储器区域。
这个区域位于第一段数据存储器(RAM Bank 1)
的 40H 到 60H 单元。存储器段指针 Bank Pointer(BP;RAM 的 04H 单元)是通用存储器 LCD 显示存储器之
间切换的开关。当 BP 被置“1”,任何数据写入 40H~60H(用 MP1 和 R1 间接寻址访问)将会影响 LCD 的显
示。当 BP 被清“0”, 任何数据写入 40H~60H 意味着访问一般意义上的数据存储器。LCD 显示存储器能
被读出和写入,但是只能通过间接寻址模式,并使用 MP1 来进行。当数据被写入显示数据区域,这些数
据自动地被 LCD 驱动器读取来产生相应的 LCD 驱动信号。把“1”或“0”写入显示存储器的相应位,可
以控制显示或不显示。下图为显示存储器和 LCD 显示模块之间的映射关系。
40H
COM
0
1
2
3
SEGMENT
41H 42H 43H
5EH 5FH 60H
Bit
0
1
2
3
0
1
2
3
30
31
32
显示存储器
LCD 驱动输出
HT46x64 LCD 驱动器的输出数目可以由掩膜选项确定为 33×2、33×3 或 32×4(即 1/2、1/3 或 1/4 占
空比)。 LCD 驱动器偏压产生方式可以分为“R”型或“C”型。如果选为“R”型,不需要外接电容器;
如果为“C”型,需要在 C1 和 C2 之间外接一个电容器。LCD 驱动器偏置电压值可以由掩膜选项设置为
1/2 bias 或 1/3 bias。如果选择为 1/2 bias,则引脚 V2 到地需要接一个电容;如果选择为 1/3 bias 的话,则
需要两个电容到地分别地接到引脚 V1、V2。
条件
掩膜选择
低电流偏压
(典型值)
高电流偏压
(典型值)
1/3 Bias
(VLCD/4.5) ×15uA
(VLCD/4.5) ×45uA
1/2 Bias
(VLCD/3) ×15uA
(VLCD/3) ×45uA
“R”型偏压方式
注: LCD 偏压类型必须通过选项选择 R 型偏压。
LCD Segment 输出和逻辑输出
SEG0~SEG15 可掩膜选择为逻辑输出。一旦 LCD 设置为逻辑输出,LCD 存储区的 bit0 将控制相关
Segment 口的输出状况。
掩膜选择时 SEG0~SEG7 是按字节设置的,SEG8~SEG15 是按位设置的。
LCD 偏压方式
R 型偏压
C 型偏压
LCD 偏压类型
1/2bias
1/3bias
1/2bias
1/3bias
VMAX
如果 V
DD>VLCD,则 VMAX 接到
VDD,反之 VMAX 接到 VLCD
如果 V
DD>
2
3
VLCD,则 VMAX
接到 V
DD,反之 VMAX 接到 V1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com