Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46C64 Datasheet(PDF) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46C64
Description  52/100-pin LQFP
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46C64 Datasheet(HTML) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46C64 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
A/D+LCD 型八位单片机
Rev. 2.10
1
2014-06-06
特性
•
工作电压:
fSYS=4MHz:2.2V~5.5V
fSYS=8MHz:3.3V~5.5V
•
24 个双向输入/输出口
•
2 个外部中断输入
•
1 个 8 位和 1 个 16 位定时/计数器,
具有 PFD(可
编程分频器)功能
•
33×3 或 32×4 段的 LCD 驱动(SEG0~SEG15 可
由掩膜选项设置为逻辑输出)
•
4K×15 程序存储器
•
192×8 数据存储器
•
具有 PFD 功能,可用于发声
•
一个实时时钟(RTC)
•
一个 8 位的实时时钟预分频器
•
看门狗定时器
•
蜂鸣器输出
•
内置晶体、RC 和 32768Hz 晶体振荡电路
•
HALT 和唤醒功能可降低功耗
•
8 层硬件堆栈
•
8 通道 10 位解析度的 A/D 转换器
•
4 通道 8 位 PWM 输出,与 4 个输入/输出口共
用引脚
•
位操作指令
•
查表指令,表格内容字长 15 位
•
系统频率为 8MHz 时,指令周期为 0.5
μs
•
63 条指令
•
指令执行时间为 1 或 2 个指令周期
•
低电压复位/检测功能
•
52/100-pin LQFP 封装
概述
HT46R64/HT46C64 是 8 位高性能精简指令集单片机,
专门为需要 A/D 转换和 LCD 显示的产品而设计。
掩膜版本 HT46C64 与 OTP 版本 HT46R64 引脚和功能完全相同。
低功耗、I/O 使用灵活、计数器、振荡类型选择、多通道 A/D 转换、脉冲测量功能、暂停和唤醒功能,
以及 LCD 显示功能,使这款单片机可以广泛应用于需要 A/D 转换和 LCD 显示的产品中,例如电子测量仪
器、环境监控、手持式测量工具、马达控制等工业和家庭系统中。


Similar Part No. - HT46C64

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46C64 HOLTEK-HT46C64 Datasheet
345Kb / 47P
A/D with LCD Type 8-Bit MCU
September 21, 2004
HT46C64 HOLTEK-HT46C64 Datasheet
423Kb / 48P
A/D with LCD Type 8-Bit MCU
February 14, 2006
HT46C64 HOLTEK-HT46C64_11 Datasheet
320Kb / 46P
A/D with LCD Type 8-Bit MCU
April 13, 2011
More results

Similar Description - HT46C64

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA52-PP ETC2-PA52-PP Datasheet
36Kb / 1P
52 pin PLCC socket/52 pin PLCC plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
2013-10-31
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
100-pin LQFP
2014-06-10
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
44-pin QFP / LQFP
2014-04-03
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
44-pin QFP/LQFP
2014-04-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com