Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46C64 Datasheet(PDF) 16 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46C64
Description  52/100-pin LQFP
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46C64 Datasheet(HTML) 16 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46C64 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
16
2014-06-06
复位
总共有三种方法会产生初始复位:
·
正常运行时由 RES引脚发生复位。
·
在暂停模式由 RES引脚发生复位。
·
正常运行时由看门狗定时器溢出发生复位。
暂停模式中的看门狗定时器溢出与其它系统复位状况不同,因为看门狗
定时器溢出会执行“热复位”,只有程序计数器 Program Counter 和堆栈指针
SP 被复位,而系统其它部分都保持原有状态。在其它复位状态下,某些寄存
器不会改变。在初始复位时,大部分寄存器会复位成初始的状态。通过检测
PDF 和 TO 标志,即可判断出各种不同的复位原因。
TO
PDF
复位原因
0
0
上电时 RES发生复位
u
u
正常运行时 RES发生复位
0
1
暂停模式下 RES发生复位
1
u
正常运行时 WDT 溢出
1
1
暂停模式下 WDT 溢出
注:“u”表示不变
为了保证系统振荡器起振并稳定运行,系统复位(包括上电复位、WDT 溢出或由 RES端复位)或由暂停
状态唤醒时,系统启动定时器(SST)提供了一个额外的延迟时间,共 1024 个系统时钟周期。
系统复位时,SST 会被加在复位延时中;由暂停模式唤醒也会加入 SST 延迟。
系统复位(包括上电复位、正常运行时 WDT 溢出或由 RES端复位)需要额外增加一个加载掩膜选项
(Option)的时间。
系统复位时各功能单元的状态如下所示:
Program Counter
000H
中断
禁止
预分频器、分频器
清除
WDT、RTC、时基
清除,在主系统复位后,WDT 开始计数
定时/计数器
停止
输入/输出口
输入模式
堆栈指针 SP
指向堆栈顶部
RES
VDD
SST Time-out
Chip Reset
tSST
WDT
HALT
WDT
Time-out
Reset
External
RES
Cold
Reset
Power-on Detection
SST
10-bit Ripple
Counter
OSC1
Warm Reset
复位时序图
复位配置
RES
VDD
100k
Ω
10k
Ω
0.1
µF*
0.01
µF*
复位电路
注:“*”连线应该尽量靠近 RES



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com