Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46C64 Datasheet(PDF) 22 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46C64
Description  52/100-pin LQFP
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46C64 Datasheet(HTML) 22 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46C64 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
22
2014-06-06
PA0、PA1、PA3、PD4、PD5、PD6、PA7 分别与 BZ、 BZ 、PFD、 INT0 、 INT1、TMR0、TMR1 共
用引脚。
PA0、PA1 与 BZ、BZ 共用引脚,如果选择 BZ/ BZ 功能,则 PA0/PA1 在输出模式时的输出信号将是由
内部多功能定时器产生的蜂鸣器信号,而在输入模式始终保持其原来的功能。一旦选择 BZ/ BZ 功能,蜂鸣
器的输出信号只受 PA0、PA1 数据寄存器控制。PA0/PA1 的输入/输出功能如下所示:
PA0 I/O
I
I
O
O
O
O
O
O
O
O
PA1 I/O
I
O
I
I
I
O
O
O
O
O
PA0 模式
X
X
C
B
B
C
B
B
B
B
PA1 模式
X
C
X
X
X
C
C
C
B
B
PA0 数据
X
X
D
0
1
D0
0
1
0
1
PA1 数据
X
D
X
X
X
D1
D
D
X
X
PA0 引脚状态
I
I
D
0
B
D0
0
B
0
B
PA1 引脚状态
I
D
I
I
I
D1
D
D
0
B
注: “I”输入;“O”输出
“D、D0、D1”数据
“B”蜂鸣器选项,BZ 或 BZ
“X”任意值
“C”CMOS 输出
PB 口可以用做 A/D 转换输入,A/D 转换功能将在下面说明。还有三个与 PD0/PD1/PD2/PD3 共用引脚
的 PWM 输出。如果选择 PWM 功能,则 PD0/PD1/PD2/PD3 口会有 PWM0/PWM1/PWM2/PWM3 信号输出
(PD0/PD1/PD2/PD3 为输出模式)。PD0/PD1/PD2/PD3 的输入/输出功能如下所示:
I/O
模式
I/P
(正常)
O/P
(正常)
I/P
(PWM)
O/P
(PWM)
PD0
PD1
PD2
PD3
逻辑输入
逻辑输出
逻辑输入
PWM0
PWM1
PWM2
PWM3
建议用软件将未使用和没有外接的输入/输出口设置为输出模式,以防止这些端口在输入浮空时增加系
统的功耗。
PFD 的控制信号和输出频率如下所示:
定时/计数器
定时/计数
器预置值
PA3 数据
寄存器
PA3 引脚
状态
PFD 输出频率
关闭
X
0
0
X
关闭
X
1
U
X
开启
N
0
0
X
开启
N
1
PFD
fTMR/[2×(M-N)]
注: “X”表示未定义
“U”表示未知
“M” PFD0 时等于“256”,PFD1 时等于“65536”
“N”定时/计数器初始值
“fTMR”定时/计数器输入频率



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com