Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46C64 Datasheet(PDF) 45 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46C64
Description  52/100-pin LQFP
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46C64 Datasheet(HTML) 45 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46C64 Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 44Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
45
2014-06-06
SIZ
[m]
数据存储器加 1,如果结果为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是把数据存储器内的数值加 1,判断是否为 0。若为 0,跳过下一条指令,即放弃
在目前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取得正确的指令(二个
指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果 ([m]+1=0),跳过下一行指令;[m] [m]+1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—
SIZA
数据存储器加 1,将结果放入累加器,如果结果为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是把数据存储器内的数值加 1,判断是否为 0,若为 0 跳过下一条指令,即放弃
在目前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取得正确的指令(二
个指令周期),并将加完后存储器内的数值送到累加器,而数据存储器的值保持不变。
否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果[m]+1=0,跳过下一行指令;ACC ([m]+1)
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—
SNZ
[m]. i
如果数据存储器的第 i 位不为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是判断数据存储器内的数值的第 i 位,若不为 0,则程序计数器再加 1,跳过下一
行指令,放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取得正
确的指令(二个指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果 [m].
i≠0,跳过下一行指令。
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—
SUB
A, [m]
累加器与数据存储器相减,结果放入累加器
说明:
本指令是把累加器值、数据存储器值相减,结果放到累加器。
运算过程:
ACCACC+[ m ]+1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
√
√
√
√
SUB
A, x
累加器与立即数相减,结果放入累加器
说明:
本指令是把累加器值、立即数相减,结果放到累加器。
运算过程:
ACCACC+ x +1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
√
√
√
√



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com